Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 107 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 107 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6015 Datasheet HTML 103Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 104Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 105Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 106Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 107Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 108Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 109Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 110Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 111Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page107 of 161
Rev1.9
定时器 0 选择了 PWM 模式,向上计数方式,初始电平为高电平。若要想 PWM 占空比(高电平比上
周期)为 30% 。则 TMRCMP/ TMRPRD=30%。 根据需要的周期值来确定 TMRPRD 寄存器的值。如
果 Timer 预 分 频 寄 存 器 TMRDIV 默 认 值 为 0( 不分频 ) , TMRPRD 最 大 的 周 期 时 间 为
0xFFFF/(22M/(TMRDIV+1))=2.9789ms
功能主要相关寄存器:TMRCNT,TMRCMP,TMRPRD。
13.4 捕获功能
13.4.1 输入捕获模式
在输入捕获模式下,假如设定上升沿检测,当 Timer0~Timer3 管脚上检测到上升沿,计数器的当
前值被锁定到捕获寄存器中。当捕获事件发生时,相应的捕获中断标志 TMRIF.1 被置 1,如果使能中
断(TMRIE.1=1),将产生中断。
捕获过程中,如果没有检测到沿,在 TMRCNT 计数值和 TMRPRD 相等时会产生周期中断标志,如使
能了周期中断会进入中断服务程序,之后 TMRCNT 从零开始计数。
捕获检测可以选择上升沿,下降沿方式。
功能主要相关寄存器:TMRCAP。
13.5 中断功能
13.5.1定时周期中断
当计数器的值 TMRCNT 与周期寄存器的值 TMRPRD 相等时,如使能了周期中断 TMRIE.PRDIE=1,则
发生周期中断,此中断在任何功能模式下都会产生。
13.5.2捕获中断
当检测到外部输入信号相应沿时,如使能了捕获中断 TMRIE.CMPIE=1,则发生捕获中断。TMRCNT
的值被锁定到 TMRCAP 中。
13.5.3比较中断
当计数器的值 TMRCNT 与比较寄存器的值 TMRCMP 相 匹 配 时 , 如 使 能 了 PWM 比 较 中 断



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com