Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT6015 Datasheet(PDF) 138 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6015
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6015 Datasheet(HTML) 138 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6015 Datasheet HTML 134Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 135Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 136Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 137Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 138Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 139Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 140Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 141Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6015 Datasheet HTML 142Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 138 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page138 of 161
Rev1.9
ALMR
(闹钟寄存器)
基地址:
0x4000C000
偏移地址: 0CH
Bit15
14
13
12
11
10
9
Bit8
Read:
X
X
X
ALMH[5:0]
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
6
5
4
3
2
1
Bit0
Read:
X
X
ALMM[6:0]
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
功能描述
ALMH[5:0]
RTC 闹铃中断小时设置,允许写入 0-23 以外的数,但是 RTC 闹铃中断将永远不会
产生。
ALMM[6:0]
RTC 闹铃中断分钟设置,允许写入 0-59 以外的数,但是 RTC 闹铃中断将永远不会
产生。
说明:当小时和分钟寄存器与闹钟寄存器中的值相匹配时(且秒寄存器为 0),才
会产生中断。
RTCTMR1
(RTC 定时器 1 寄存器)
基地址:
0x4000C000
偏移地址: 10H
Bit15
14
13
12
11
10
9
Bit8
Read:
CNT[15:8]
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
6
5
4
3
2
1
Bit0
Read:
CNT[7:0]
Write:
Reset:
0
0
0
0
0
0
0
0
功能描述
CNT[15:0]
最小分格为 1s,即最小可以每 1 秒产生一次中断,最大可以每 65536 秒产生
一次中断,当计数溢出时,置位 RTC1IF 标志。
CNT[15:0]用来表示一个 16BIT 的二进制的无符号整数,如果设置 CNT[15:
0]=00H,表示 RTC 内部的秒表功能中断每经过(00H+1)*1S =1*1S=1S 的计时周期
后,置位 RTC1IF 标志。
说明:当定时器到达设定值时,如果用户没有关闭定时器,则定时器将从 0
开始重新计数。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com