Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT6019 Datasheet(PDF) 157 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6019
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6019 Datasheet(HTML) 157 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6019 Datasheet HTML 153Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 154Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 155Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 156Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 157Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 158Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 159Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 160Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6019 Datasheet HTML 161Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 157 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page157 of 161
Rev1.9
14],PD[0:3],PD[8:15],PE[0],PE[2:8]
19.2 极限参数
符号
参数说明
测试条件
最小
最大
单位
VCC
输入电源
输入电源引脚上的电压
2.2
5.5
V
Vi
输入电压
所有的数字引脚
0
5.5
V
Via
ADC 输入极限
电压
测试 ADC 引脚输入电压,高于此电压可
能会导致该引脚损坏
0
1.5
V
Vib
VBAT 输入极限
电压
测试 VBAT 引脚输入电压,高于此电压可
能会导致该引脚损坏
0
4
V
Idd
输入电流
VCC 电源引脚
50
mA
Iss
地上电流
所有 GND 引脚
50
mA
Tstg
存储温度
芯片的极限存储温度
-65
+150
℃
Vesd
静态 ESD
(HBM)
芯片所有的引脚
-8000
+8000
V
19.3 功耗参数
测试条件说明
最小
典型
最大
单位
测试条件:以下功耗参数均为在 5V 供电下测试得到
芯片处于 Hold 模式下最低功耗(具体功耗值会根据用户在
Hold 模式下打开不同的数字模块而不同)
3.3
uA
芯片处于 Sleep 模式下功耗
2.7
uA
芯片在低频 32768Hz 下运行,并开启 LCD 模块时的功耗
45
uA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 8M,CLKOUT 关闭
1.62
mA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 4M,CLKOUT 关闭
1.16
mA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 2M,CLKOUT 关闭
0.925
mA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 1M,CLKOUT 关闭
0.806
mA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 500K,CLKOUT 关闭
0.747
mA
高频 RC 下运行,高频 RC 配置为 125K,CLKOUT 关闭
0.7
mA
PLL 时钟下运行,CPU 运行 PLL 时钟 22M,所有数字模块打开
4.64
mA
PLL 时钟下运行,CPU 运行 PLL 时钟 11M,所有数字模块打开
3.37
mA
PLL 时钟下运行,CPU 运行 PLL 时钟 5.5M,所有数字模块打开
2.71
mA
PLL 时钟下运行,CPU 运行 PLL 时钟 2.75M,所有数字模块打开
2.38
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com