| Manufacturer | Part # | Datasheet | Description |
 Mini-Circuits |
MAR-1SM
|
209Kb / 1P |
MONOLITHIC AMPLIFIERS 50 Ohm
|
 Pomona Electronics |
6253
|
37Kb / 1P |
50 Ohm Cable Assembly With 50 Ohm Cable Assembly With
|
 Eichhoff Electronics,In... |
F011-180
|
96Kb / 2P |
Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
|
 Tyco Electronics |
5414459-1
|
960Kb / 34P |
BNC Connectors (50 ohm/75 ohm)
|
 ERNI Electronics |
354773
|
44Kb / 1P |
MESSERKONTAKT 50 OHM
|
 CONEC Elektronische Bau... |
131A24019X
|
676Kb / 1P |
KOAXIALKONTAKTSTIFT 50 OHM LÖTANSCHLUß GERADE (76) MIT 3 PINS D-SUB COMBINATION
23.08.01 |
|
131J22019X
|
49Kb / 1P |
Koaxialkontaktstift 90°, 50 Ohm Innenleiter Lötanschluß Außenleiter Löt- oder Crimpanschluß
28.08.2000 |
|
131J24019X
|
676Kb / 1P |
KOAXIALKONTAKTSTIFT 50 OHM LÖTANSCHLUß GERADE (76) MIT 3 PINS D-SUB COMBINATION
23.08.01 |
|
132J22019X
|
30Kb / 1P |
Koaxialkontaktbuchse 90º , 50 Ohm Innenleiter Lötanschluß Außenleiter Löt- oder Crimpanschluß
26.08.2000 |
|
132J25519X
|
40Kb / 1P |
COAXIAL SOCKET CONTACT 50 OHM SOLDER TERMINATION 90º (80) WITH 5 PINS for D-SUB COMBINATION
30.03.2006 |