Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPA-25K Datasheet (PDF) - SOVICO corp.

SPA-25K Datasheet PDF - SOVICO corp.
Part # SPA-25K
Download  SPA-25K Download
File Size   9773.75 Kbytes
Page   3 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description Multi Channel Digital Power Amplifier

SPA-25K Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Download Datasheet
SPA-25K Datasheet PDF - SOVICO corp.

Part # SPA-25K
Download  SPA-25K Click to download

File Size   9773.75 Kbytes
Page   3 Pages
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.
Description Multi Channel Digital Power Amplifier

SPA-25K Datasheet (HTML) - SOVICO corp.


SPA-25K Product details

S시리즈 앰프는 2, 4, 6, 8 출력채널의 다양한 조합으로 총 출력을 능동적으로 사용할 수 있는 멀티채널 앰프입니다. 강력한 유연성을 가진 S 시리즈 앰프는 단일 앰프만으로 4 개의 풀
레인지 라우드 스피커 / 4개의 라인어레이 스피커 / 8개의 풀레인지 포인트 소스 스피커 / 2개의 고출력 서브우 퍼를 사용할 수 있습니다. 다양한 멀티채널과 Stereo, Bridge 조합으로
유연하고 효율적인 S시리즈의 강점을 확인 할 수 있습니다. 또한 입력 시그널을 쉽게 배분하여 사용할 수 있는 STL(See The Left) 기능으로 하나의 입력을 가지고 여러채널에 적용
할 수 있습니다. 각각의 오디오 입력에 대한 출력링크도 모두 제공합니다.
유연하고 효율적인 멀티채널 앰프

S 시리즈 앰프는 새로운 디지털 증폭 설계과 효율적인 전원제어가 결합된 혁신적인 앰프 입니다. HF 댐핑 네트워크가 없는 세계 유일의 클래스 D 기술로 최대 20kHz까지 풀파워
Bandwidth를 구동합니다. 컴팩트한 폼팩터에서 분출되는 막강한 출력 헤드룸을 통해 높은 효율성을 제공합니다.
고급 앰프 기술 (UMAC : Universal Multivariable Analog Control)

매순간 안정적인 전원공급을 통해 우수하고 일관성있는 오디오 품질을 제공합니다. 풀파워 Bandwidth가 1Hz 미만으로 항상 유지되어, 안정적인 전원상태를 유지합니다.
Universal Main 타입 설계로 강력하고 유연한 전원 플랫폼입니다. 채널별 분리독립된 전원설계를 통해 투어링 그레이드를 위한 리던던시를 확보하였습니다.
전원공급설계 (UREC : Universal Regulated Efficient Conversion)

입력시그널을 쉽게 배분하여 사용할 수 있는 기능입니다. '왼쪽을 보세요(See the Left)'라는 이름처럼, STL 스위치를 간단히 왼쪽으로 움직이면, 왼쪽에 있는 입력 시그널이 그대로
옮겨지는 기능입니다. 멀티 채널 앰프임에도 불구하고, 복잡한 케이블 작업없이 쉽게 입력시그널을, 스위치 하나 만으로 다른 입력채널로 배분 할 수 있습니다.
별도의 컨넥터가 필요없는 입력 시그널 링크 스위치(S.T.L)

각 입력채널마다 레벨 조정용 볼륨이 제공됩니다. 레벨 조정 범위는 0dB에서 마이너스 무한대로 적용되며, 20단계 단위로, Log값이 적용됩니다.
앰프간 입력시그널 Loop 컨텍터가 제공됩니다. (SPA-84K : Euroblock, SPA-25K : XLR, SPA-2410K : D-sub). 전면부의 LED는 시그널, 클립, 프로텍션, 브릿지 모드가 직관적으로
보여집니다. 시그널(Green)은 레벨에 따라 밝기가 조정되며, 클립(Orange), 프로텍션 (Orange 유지) 정보가 제공됩니다.
직관적 정보, 손쉬운 사용

투어링 그레이드에 맞춰진 S시리즈 앰프는 강한 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 전면판넬은 강성재질인 알류미늄 6T 판넬이 적용되었습니다. 전원 및 오디오 입출력 컨넥
터는 모두 Neutrik제품을 사용하였습니다. 전원부는 IP65가 적용된 Neutrik powerCON TRUE1 을 사용하여, 먼지와 수분이 높은 혹독한 환경에서도 문제없는 전원공급이
이루어 집니다. 오디오 입출력 또한 XLR, NL4가 적용되어 신뢰성 있는 오디오 입출력을 지원합니다.
투어링 그레이드의 강한 내구성




Similar Part No. - SPA-25K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PREMIER DEVICES, INC.
SPA-2501-25 PDI-SPA-2501-25 Datasheet
50Kb / 1P
SURFACE MOUNT 2-WAY SPLITTER
More results


Similar Description - SPA-25K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
TDA8580 PHILIPS-TDA8580 Datasheet
144Kb / 20P
Multi-purpose power amplifier
1998 Feb 25
TDA8580J PHILIPS-TDA8580J Datasheet
181Kb / 28P
Multi-purpose power amplifier
2000 Apr 18
logo
Cirrus Logic
CS4923 CIRRUS-CS4923 Datasheet
678Kb / 56P
Multi-Channel Digital Audio Decoders
logo
Texas Instruments
TAS5186 TI-TAS5186 Datasheet
349Kb / 17P
6-Channel, 210-W, Digital-Amplifier Power Stage
TAS5186A TI-TAS5186A Datasheet
495Kb / 18P
6-Channel, 210-W, Digital-Amplifier Power Stage
TAS5176 TI-TAS5176 Datasheet
757Kb / 25P
6-Channel, 100-W, Digital-Amplifier Power Stage
DS90UA101-Q1 TI1-DS90UA101-Q1_14 Datasheet
571Kb / 41P
Multi-Channel Digital Audio Link
DS90UA102-Q1 TI1-DS90UA102-Q1_14 Datasheet
1Mb / 47P
Multi-Channel Digital Audio Link
TAS5176 TI-TAS5176_15 Datasheet
553Kb / 24P
6-Channel, 100-W, Digital-Amplifier Power Stage
TAS5186A TI-TAS5186A_15 Datasheet
667Kb / 21P
6-Channel, 210-W, Digital-Amplifier Power Stage
More results



Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com