| Electronic Components Datasheet Search |
|
HT8696 Marking, HT8696 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HT8696 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhenshi YONGFUKANG Technology co.,LTD |
|
4 / 11 page ![]() HT8696 双声道音频功放 -4- 07/2014 – V0.1 TA=25℃,VDD=6.5V,RL=4Ω 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出功率 PO f=1kHz,THD+N=1% 4.6 W f=1kHz,THD+N=10% 5.6 总谐波失真加噪声 THD+N f=1kHz, PO=2W 0.2 % 输出噪声 VN f=20Hz~20kHz, A加权, Av=26dB 150 µVrms 失调电压 Vos 3.3 mV 信噪比 SNR A加权, Av=26dB, THD+N=0.4% 88.5 dB 通道隔离度 CS f=1kHz, Po = 1W -90 dB 电源抑制比 PSRR f=1kHz -75 dB 效率 η f=1kHz, PO=11W 87 % 静态电流 IDD Input Grounded, No Load 13.1 mA 关断电流 ISD CTRL=VSS 1.1 µA TA=25℃,VDD=7.2V~8.4V(双锂电池应用),RL=4Ω 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出功率 PO VDD=7.2V f=1kHz,THD+N=1% 5.4 W VDD=8.4V 7.3 VDD=7.2V f=1kHz,THD+N=10% 6.7 VDD=8.4V 9.0 总谐波失真加噪声 THD+N VDD=7.2V,f=1kHz, PO=3W 0.3 % VDD=8.4V,f=1kHz, PO=4W 0.3 输出噪声 VN f=20Hz~20kHz, A加权, Av=26dB 150 µVrms 失调电压 Vos VDD=7.2V 5.0 mV VDD=8.4V 6.1 信噪比 SNR A加权, Av=26dB, THD+N=0.4% 89.5 dB 通道隔离度 CS VDD=7.2V f=1kHz, Po = 1W -94 dB VDD=8.4V -96 电源抑制比 PSRR f=1kHz -75 dB 效率 η VDD=7.2V,f=1kHz, PO=13.5W 86 % VDD=8.4V,f=1kHz, PO=18.5W 87 静态电流 IDD VDD=7.2V Input Grounded, No Load 14.6 mA VDD=8.4V 19.2 关断电流 ISD VDD=7.2V CTRL=VSS 1.5 µA VDD=8.4V 1.8 TA=25℃,VDD=8.8V,RL=4Ω 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出功率 PO f=1kHz,THD+N=1% 8.0 W f=1kHz,THD+N=10% 10.0 总谐波失真加噪声 THD+N f=1kHz, PO=5W 0.4 % 输出噪声 VN f=20Hz~20kHz, A加权, Av=26dB 150 µVrms 失调电压 Vos 6.6 mV 信噪比 SNR A加权, Av=26dB, THD+N=0.4% 90 dB 通道隔离度 CS f=1kHz, Po = 1W -93 dB 电源抑制比 PSRR f=1kHz -75 dB 效率 η f=1kHz, PO=20W 85 % 静态电流 IDD Input Grounded, No Load 21.0 mA 关断电流 ISD CTRL=VSS 2.0 µA |
|
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |