Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CSS-1120-103 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # CSS-1120-103
Description  Kapazitiver N채herungsschalter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

CSS-1120-103 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  CSS-1120-103 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics CSS-1120-103 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - PO Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
CSK-1120-10#
CSS-1120-10#
d > 2.2 x Sn
CS#_1120_10#.indd / page 2-3 / rev. 0 / 05.12.06 / CH-GS
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
605 000 600
CSK-1120-101
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
antivalent / antivalente / changeover
605 000 601
CSK-1120-103
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
antivalent / antivalente / changeover
605 000 604
CSS-1120-101
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
antivalent / antivalente / changeover
605 000 605
CSS-1120-103
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
antivalent / antivalente / changeover
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
d
Näherungsschalter
détecteur de proximité
proximity switch
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Freizone
Zone libre
Free zone
Träger
Support
Support
6
12
Reduktionsfaktoren* / Coefficients de réduction* / Correction factors*
Stahl FE 360
Wasser
Weizen
Holz
Glas
Öl
PVC
PE
Keramik
Acier FE 360
1,0 eau
1,0
froment
0,8
bois
0,7
verre
0,6
huile
0,4
PVC
0,4
PE
0,37
céramique
0,3
Steel FE 360
water
wheat
wood
glass
oil
PVC
PE
ceramic



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com