Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CSS-1301-203 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # CSS-1301-203
Description  Kapazitiver N채herungsschalter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

CSS-1301-203 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  CSS-1301-203 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics CSS-1301-203 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Kapazitiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité capacitif
Capacitive proximity switch
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operatingdistance
Mounting
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
SO 9001:2000
Man
agemen
Reg. N° 11397
Steckerbelegung(Gerät)
Attribution des pins(appareil)
Pin assignment(device)
S12
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
PNP
weiss
blanc
white
M30
10 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil selon norme
Boîtier cylindrique M30
Standard model
M30 cylindrical housing
Norm-Ausführung
Gehäuse zylindrisch M30
WichtigsteEigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M30, Länge
70 mm (Kabel), 82 mm (Stecker),
MaterialPA/PPO
− Betriebsspannung 12 ... 30 VDC,
Ausgangsstrommax.2x200mA
− LED,Kurzschlussschutz,Induktions-
schutz,Verpolungsschutzeingebaut
− PNP-Ausführung,antivalent
Caractéristiquesprincipales:
− Boîtier, longueur 70 mm (câble) /
82mm(connecteur),cylindriqueM30,
PA/PPO
− Tension de service 12 ... 30 VDC,
courantdesortiemax.2x200mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversiondetensionincorporées
− DisponibleenPNPantivalente
Mainfeatures:
− Housinglength70mm(cable)/82mm
(connector), cylindrical M30, PA /
PPO
− Supplyvoltage12...30VDC,max.
outputcurrent2x200mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
inducedovervoltagesandvoltagere-
versalbuilt-in
− PNP executions, changeover out-
puts
Technische Daten:
(gemässIEC60947-5-2)
Bemessungsschaltabstandsn
Schaltabstandmin./max.einstellbar
Normmessplatte
BetriebsspannungsbereichUB
ZulässigeRestwelligkeit
Ausgangsstrom
SpannungsabfallanAusgängen
Leerlaufstrom
Schaltfrequenz
LED
UmgebungstemperaturbereichTA
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
SchockenundSchwingen
Gewicht
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC60947-5-2
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
MaterialGehäuse
AktiveFläche
Endstück
Anschlusskabel(andereLängen
aufAnfrage)
Stecker
Anzugsmoment
Caractéristiques techniques:
(selonCEI60947-5-2)
Portéenominalesn
Portéemin./max.réglable
Ciblenormalisée
TensiondeserviceUB
Ondulationadmissible
Courantdesortie
Chutedetensionauxsorties
Couranthors-charge
Fréquencedecommutation
LED
PlagedetempératureambianteTA
Protectioncontrelescourts-circuits
Protectioncontrelesinversions
Protectioncontretensionsinduites
Chocsetvibrations
Poids
Indicedeprotection
ProtectionCEM:
CEI60947-5-2
CEI61000-4-2
CEI61000-4-3
CEI61000-4-4
Matériauduboîtier
Facesensible
Fermeturearrière
Câblederaccordement(autres
longueurssurdemande)
Connecteur
Coupledeserrage
Technical data:
(accordingtoIEC60947-5-2)
Ratedoperatingdistancesn
Min./max.adjustableop.distance
Standardtarget
SupplyvoltagerangeUB
Max.ripplecontent
Outputcurrent
Outputvoltagedrop
No-loadsupplycurrent
Switchingfrequency
LED
AmbienttemperaturerangeTA
Short-circuitprotection
Voltagereversalprotection
Inductionprotection
Shocksandvibration
Weight
Degreeofprotection
EMCprotection:
IEC60947-5-2
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
Housingmaterial
Sensingface
Rearcap
Connectioncable(otherlengthson
request)
Connector
Tighteningtorque
10mm
2...20mm
30x30x1mm
12...30VDC
≤5%UB
≤2x200mA
≤2,0Vbei/à/at200mA
≤15mA
≤150Hz
gelb/jaune/yellow
-25...+70 °C
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
eingebaut/intégrée/built-in
IEC60947-5-2/7.4
205g/75g
IP67
5kV
Level2
Level3
Level3
PA/PPO
PA/PPO
PA/PPO
PVC4x0,5mm2Ø/2m
S12
8Nm
CS - 1301 - 203


Similar Part No. - CSS-1301-203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSS-1301-213 CONTRINEX-CSS-1301-213 Datasheet
121Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results

Similar Description - CSS-1301-203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
CSK-1120-111 CONTRINEX-CSK-1120-111 Datasheet
150Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-201 CONTRINEX-CSK-1120-201 Datasheet
163Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1120-211 CONTRINEX-CSK-1120-211 Datasheet
165Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-101 CONTRINEX-CSK-1180-101 Datasheet
162Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-207 CONTRINEX-CSK-1180-207 Datasheet
129Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1180-217 CONTRINEX-CSK-1180-217 Datasheet
130Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-203 CONTRINEX-CSK-1181-203 Datasheet
115Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSK-1181-213 CONTRINEX-CSK-1181-213 Datasheet
118Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-1301-213 CONTRINEX-CSS-1301-213 Datasheet
121Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
CSS-2260-313 CONTRINEX-CSS-2260-313 Datasheet
154Kb / 2P
Kapazitiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com