Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

OCL-400SW Datasheet(PDF) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OCL-400SW
Description  White ??high CRI
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OCL-400SW Datasheet(HTML) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

  OCL-400SW Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH OCL-400SW Datasheet HTML 7Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
White – high CRI
OCL-400 SW/SWW
Copyright © 2014 OSA Opto Light GmbH. All Rights Reserved
www.osa-opto.com
edition 12/14
Page/Seite 6/7
Packing
The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection
( MIL - STD 81705 ) including a silica dry-pack.
MSL level acc. to IPC/JEDEC J-STD 020D:
Level 2 for Europe
Level 2a for all other countries
Verpackung
Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-
Antistatic-Beutel verschweißt.
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert (MSL) gemäß J-STD 020D:
Schwellwert 2 für Europa
Schwellwert 2a für alle anderen Länder
Label
Etikett
Order No.
Bestellnr.
XXXXXXXXXX
Customer order No.
Bestellnr. des Kunden
Type
Typ
???-??? ???-?-?
Intensity group
Intensitätsgruppe
ZZ
Color Class: CC
Color Class optional
Farbklasse optional
Charge No.
Chargennr.
1122-AAAAAA
Quantity
Anzahl
9999
 LED Luminous Intensity Groups and Subgroups [mcd]
Lichtstärkeklassen und Unterklassen
(general information – not this device specific; Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)
T:
280 -
450
T1 :
280 -
355
T2 :
355 -
450
U:
450 -
710
U1 :
450 -
560
U2 :
560 -
710
V:
710 -
1120
V1 :
710 -
900
V2 :
900 -
1120
Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated
equipment with an accuracy of ± 11 %.
Special service: Brightness selection in sub selections possible.
Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).
Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer
Toleranz von ±11% selektiert.
Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.
Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com