Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GHCSSRM2.24-VMVO-1
Description  OSLON Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GHCSSRM2.24-VMVO-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2018-02-23
2
Version 1.0
GH CSSRM2.24
Ordering Information
Bestellinformation
CSSRM2.24-VMVO-1 means that only one group VM, VN, VO will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GH CSSRM2.24-VMVO-1 means that only one forward voltage group will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen VM, VN, VO enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GH
CSSRM2.24-VMVO-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen enthalten
(siehe Seite 6).
Type:
Radiant Power
Ordering Code
Typ:
Strahlungsleistung
Bestellnummer
I
F
ΦE [mW]
1) page 21
1) Seite 21
Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GH
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5).
Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GH CSSRM2.24-VMVO-1 bedeutet, dass in
(siehe Seite 5).
= 700 mA
GH CSSRM2.24-VLVN-1
825 ... 1035
Q65112A3566
GH CSSRM2.24-VMVO-1
890 ... 1120
Q65112A3192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com