Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GDCSSRM2.14 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GDCSSRM2.14
Description  OSLON Square
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GDCSSRM2.14 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GDCSSRM2.14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2018-02-23
1
2018-02-23
OSLON Square
Datasheet
Version 1.0
GD CSSRM2.14
This most compact high-power LED (2 W class) allows
dense clustering and simple circuit designs. Its
extremely low thermal resistance helps to keep the
efficiency remarkably high even when driven at high
currents. High reliability. Long lifetime.
Diese außerordentlich kompakte Hochleistungs-LED
(2-W-Klasse) erlaubt eine dichte Anordnung und
einfache Schaltungsentwürfe. Der äußerst niedrige
Wärmewiderstand sorgt für einen hohen
Wirkungsgrad auch bei hohen Strömen. Hohe
Zuverlässigkeit. Lange Lebensdauer.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
Color: 445 nm (deep blue)
Farbe: 445 nm (deep blue)
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Applications
Anwendungen
Architectural lighting
Architekturbeleuchtung
Stage lighting
Bühnenbeleuchtung
Shop lighting
Ladenbeleuchtung
Color changing fixtures
farbveränderliche Lichtquellen
Remote-phosphor fixtures
Remote-Phosphor Lichtquellen
Horticultural Lighting
Gewächshausbeleuchtung
Radiant Efficiency: typ. 69 % @ 700mA
Lichtausbeute: typ. 69 % @ 700mA
Photosynthetic Photon Flux: typ. 5.22 μmol/s
Photosynthetisch wirksamer Photonenstrom:
typ.
5.22
μmol/s
Radiant Flux: typ. 1392 mW @ 700mA
Strahlungsfluss: typ. 1392 mW @ 700mA
Radiant Flux: typ. 731 mW @ 350mA
Strahlungsfluss: typ. 731 mW @ 350mA
Radiant Efficiency: typ. 72 % @ 350mA
Lichtausbeute: typ. 72 % @ 350mA


Similar Part No. - GDCSSRM2.14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GDCSSRM3.14 OSRAM-GDCSSRM3.14 Datasheet
1Mb / 22P
New generation of OSLON Square Deep Blue offers higher brightness with low thermal resistance even when driven at high currents. High reliability.
Version 1.0 2022-03-01
GDCSSRM3.14-AHAM-24-1 OSRAM-GDCSSRM3.14-AHAM-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
New generation of OSLON Square Deep Blue offers higher brightness with low thermal resistance even when driven at high currents. High reliability.
Version 1.0 2022-03-01
GDCSSRM3.14-AJAM-24-1 OSRAM-GDCSSRM3.14-AJAM-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
New generation of OSLON Square Deep Blue offers higher brightness with low thermal resistance even when driven at high currents. High reliability.
Version 1.0 2022-03-01
GDCSSRML.14 OSRAM-GDCSSRML.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Optimal
Version 1.0 / 2022-07-07
GDCSSRML.14-U8V1-24-1 OSRAM-GDCSSRML.14-U8V1-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Optimal
Version 1.0 / 2022-07-07
More results

Similar Description - GDCSSRM2.14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWCSLPM2.PC OSRAM-KWCSLPM2.PC Datasheet
836Kb / 25P
OSLON Square Flat
LCBCRBP OSRAM-LCBCRBP Datasheet
1,018Kb / 22P
OSLON Signal
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM_17 Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
LVCQBP OSRAM-LVCQBP Datasheet
987Kb / 23P
OSLON Signal
LDCQAR OSRAM-LDCQAR Datasheet
9Mb / 22P
OSLON Square
GHCSSRM2.24 OSRAM-GHCSSRM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON Square
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
OSLON Black
LJCKBP OSRAM-LJCKBP_18 Datasheet
1,001Kb / 22P
OSLON Signal
logo
Ledil, Inc.
CP12412 LEDIL-CP12412 Datasheet
2Mb / 5P
~9.6째 spot beam optimized for Osram Oslon Square EC. 14.3 mm high assembly.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com