Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GDCSHPM1.14 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # GDCSHPM1.14
Description  OSLON SSL 150
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GDCSHPM1.14 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GDCSHPM1.14 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2017-10-27
1
2017-10-27
OSLON SSL 150
Datasheet
Version 1.2
GD CSHPM1.14
New, higher performing OSLON SSL family LED with
well known superior robustness, high reliability, long
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing
applications demanding for high efficiency and long
lifetime requirement.
Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und
Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange
Lebensdauer gefragt ist.
Features:
Besondere Merkmale:
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
Viewing angle at 50 % I
V: 150°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 150°
Color: 451 nm (deep blue)
Farbe: 451 nm (deep blue)
Applications
Anwendungen
Horticultural Lighting
Gewächshausbeleuchtung
Accent and effect lighting
Akzent- und Effektbeleuchtung
Architectural lighting
Architekturbeleuchtung
Shop lighting
Ladenbeleuchtung
Stage lighting
Bühnenbeleuchtung
Radiant Flux: typ. 690 mW
Strahlungsfluss: typ. 690 mW
Radiant Efficiency: typ. 69 %
Lichtausbeute: typ. 69 %
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Photosynthetic Photon Flux: typ. 2.57μmol/s
Photosynthetisch wirksamer Photonenstrom:
typ. 2.57μmol/s


Similar Part No. - GDCSHPM1.14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GDCS8PM1.14 OSRAM-GDCS8PM1.14 Datasheet
2Mb / 22P
Horticultural Lighting
GDCSBRM2.14 OSRAM-GDCSBRM2.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Square Deep Blue latest offering comes with a unique innovative radiation pattern, designed to illuminate plants evenly for uniform growth while reducing number of luminaires and lowering overall cost.
Version 1.3 2023-08-02
GDCSBRM2.14-ASAU-24-1 OSRAM-GDCSBRM2.14-ASAU-24-1 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON® Square Deep Blue latest offering comes with a unique innovative radiation pattern, designed to illuminate plants evenly for uniform growth while reducing number of luminaires and lowering overall cost.
Version 1.3 2023-08-02
GDCSSPM1.14 OSRAM-GDCSSPM1.14 Datasheet
2Mb / 22P
Horticultural Lighting
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
OSLON Square
More results

Similar Description - GDCSHPM1.14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCSHPM1.13 OSRAM-GTCSHPM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCSSPM1.13 OSRAM-GTCSSPM1.13 Datasheet
2Mb / 22P
OSLON SSL 120
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GHCS8PM1.24 OSRAM-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GFCS8PM2.24 OSRAM-GFCS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSSPM1.23 OSRAM-GACSSPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com