Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

5000 Datasheet(PDF) 4 Page - ASM GmbH

Part # 5000
Description  DATENLOGGER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

5000 Datasheet(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  5000 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH 5000 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
Intervall-
zeiten
Momentanwert
Statistischer Wert
1s
16h 40m
-
2s
1d
9h 20m
8h 20m
5s
3d
11h 20m
20h 50m
10s
6d
22h 40m
1d
17h 40m
15s
10d
10h
2d
14h 30m
20s
13d
21h 20m
3d
11h 20m
30s
20d
20h
5d
5h
1m
41d
16h
10d 10h
2m
83d
8h
20d 20h
5m
208d
8h
52d
2h
10m
416d
16h
104d
4h
15m
625d
156d
6h
20m
833d
8h
208d
8h
30m
1250d
312d 12h
60m
2500d
d= Tag
625d
Die maximale Aufzeichnungszeit ist abhängig von der
Batterielebensdauer. Bei Langzeit-Aufzeichnungen
muss die Batterie rechtzeitig ausgetauscht werden.
Installation überall möglich
Übersichtliche Anzeige
7-fach erweiterte Aufzeichnungskapazität
Spritzwasserbeständig
Detaillierte Aufzeichnung
Datentransfer während der Aufzeichnung
Batterieaustausch während der Aufzeichnung
Datenbackup bei Bedienungsfehlern
Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren
Datenbackup nach Batterieausfall
Originalgröße
Die Schutzart IP54 sorgt für einwand-
freien Betrieb auch in einer extrem
feuchten Umgebung, wie zB. in
Küchen- oder Versorgungskanälen.
(außer Modell
5051(LR))
Der Internspeicher hat die Kapazität von 60.000 Datenpunkten
pro Kanal. Damit können weit längere Aufzeichnungsperioden,
als bei den Vorgängermodellen, erzielt werden.
Temperatur und Feuchte, wie auch Normsignale werden
angezeigt. Maximal- und Minimalwerte erscheinen bereits
während der Messung.
Die kleinen und leichten Datenlogger können überall
montiert werden und sind bestens geeignet für Appli-
kationen in beengten Platzverhältnissen.
Bei der üblichen Momentanwert-Aufzeichnung mit
langen Intervallen, gehen die Ereignisse, die zwischen
den Intervallen auftreten, verloren. Im STAT-Modus
jedoch (Aufzeichnung der statistischen Werte) findet
die Messung jede Sekunde statt, und die Max.-, Min.-,
Durchschnitts- und Momentanwerte werden innerhalb des
spezifizierten, auch längeren, Intervalls aufgezeichnet.
Bei einem Batteriewechsel wird die
Aufzeichnung ca. 30 s lang weitergeführt. HINWEIS: beim 5001(LR) wird
die Aufzeichnung während des
Batteriewechsels unterbrochen,
w e n n d i e B a t t e r i e n b e re i t s
sehr schwach sind. Nach dem
Batteriewechsel erfolgt die
Weiteraufzeichnung automatisch.
Frühere Daten werden nicht
gelöscht.
Die bisher aufgezeichneten Daten bleiben auch erhalten,
wenn aus Versehen eine neue Messung gestartet wurde.
Die Batterielebensdauer ist abhängig vom Datenlogger-
Modell und den verwendeten Einstellungen. Beim
Modell
5011(LR) erreicht sie bis zu 2 Jahre.
Charakteristische Merkmale und Funktionen
Datenintervall (2 s bis 60 min)
1s
Bei einem Batterieausfall bleiben alle Daten erhalten.
mitten in der
Aufzeichnung ...
Daten vom
Datenlogger zum
PC übertragen!
Die aufgezeichneten Daten können gleichzeitig zu
einem PC übertragen werden, ohne die Aufzeichnung
unterbrechen oder das Aufzeichnungsende abwarten zu
müssen.
!
Eingangssignal
(Temperatur,
Spannung, etc.)
Zeit
Aufz. 4 Daten
pro Intervall
Aufz. 4 Daten
pro Intervall
Maximal-
Daten
Maximal-
Daten
Minimal-
Daten
Minimal-
Daten
Momentan-
Daten
Durchsschn.
Daten
Datenintervall (2 s bis 60 min)
Durchsschn.
Daten
Momentan-
Daten



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com