Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PD-INC Datasheet(PDF) 4 Page - ASM GmbH

Part # PD-INC
Description  Digitale Prozessanzeige f체r Sensoren mit inkrementaler Schnittstelle
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PD-INC Datasheet(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  PD-INC Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PD-INC Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
PRODIS
®
PD-INC
DB-PD-INC-D-2016-12
1.0.1 | © ASM GmbH
4/10
www.asm-sensor.de
Tel. +49 8123 986-0
PRODIS-INC
Digitale Prozessanzeige für Positions-
sensoren mit inkrementaler Schnittstelle
•
Zählfrequenz bis 250 kHz
(<1 MHz Flankenfrequenz), Kettenmaß
•
Sensorversorgung integriert
•
6-stellige LED-Anzeige
•
RS-232-Schnittstelle
Beschreibung und Technische Daten
PRODIS
®-INC zeigt in Verbindung mit inkrementalen Positionssensoren Winkel und Wege an. Ein schneller Zähler
verarbeitet um 90° phasenverschobene A/B-Signale (Quadratursignale). Die Betriebsspannung der Sensoren wird von
PRODIS
®-INC geliefert. Über vier Taster werden die Parameter zur Signalauswertung, zur Skalierung und zur
Schaltfunktion eingestellt. Zusätzlich werden ein Null- oder Indexsignal sowie ein Referenzsignal ausgewertet. Optional
sind 4 Schaltfunktionen (NPN, Open-Kollektor) erhältlich. Zwei davon sind zusätzlich als Relaisausgang ausgeführt.
Technische Daten
Anzeige
6-stellig, 7-Segment-LED, Höhe 14 mm, Dezimalpunkt festlegbar
Zählfrequenz
250 kHz maximal, 1 MHz Flankenfrequenz
Betriebsspannung/
Stromaufnahme
24 V DC ±10%/150 mA, Restwelligkeit 1%SS;
85-250 V AC, 50-60 Hz/180 mA max.
Sensorversorgung
24 V DC/300 mA oder 5V DC/500 mA
Eingänge
A, B, Z, T (Referenzsignal)
Schaltausgänge (optional)
Relais: 250 V AC/5 A, 30 V DC/5 A
NPN: 24 V max./50 mA gegen GND
Elektrischer Anschluss
Steckleiste 12-polig, Betriebsspannung 3-polig
Coefficiente di temperatura
±20 x 10
-6 /°C
Betriebstemperatur
-10 ... +40°C
Lagertemperatur
-20 ... +85°C
Gewicht
24 V DC: ca. 250 g; 230 V AC: ca. 400 g
Schutzart
Frontseitig IP60, rückseitig IP40
Luftfeuchte
Max. 80% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Gerätesicherheit
Richtlinie 2014/35/EU:
EN 61010-1:2010
EMV
Richtlinie 2014/30/EU:
EN 61326-1:2013



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com