Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWPSLR31.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWPSLR31.EM
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWPSLR31.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWPSLR31.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWPSLR31.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2015-12-11
2
Version 1.3
GW PSLR31.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 24
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 24
Bestellnummer
I
F
V [lm]
GW PSLR31.EM-LPLR-A838-1
2700
112 ... 140
Q65111A8167
GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1
2700
112 ... 140
Q65111A9108
GW PSLR31.EM-LPLR-A737-1
3000
112 ... 140
Q65111A8168
GW PSLR31.EM-LPLR-XX57-1
3000
112 ... 140
Q65111A9109
GW PSLR31.EM-LPLR-A636-1
3500
112 ... 140
Q65111A8169
GW PSLR31.EM-LPLR-XX56-1
3500
112 ... 140
Q65111A9110
GW PSLR31.EM-LQLS-A535-1
4000
121 ... 150
Q65111A8162
GW PSLR31.EM-LQLS-XX55-1
4000
121 ... 150
Q65111A9103
GW PSLR31.EM-LQLS-A333-1
5000
121 ... 150
Q65111A8164
GW PSLR31.EM-LQLS-XX53-1
5000
121 ... 150
Q65111A9105
GW PSLR31.EM-LQLS-A232-1
5700
121 ... 150
Q65111A8165
GW PSLR31.EM-LQLS-XX52-1
5700
121 ... 150
Q65111A9106
GW PSLR31.EM-LQLS-A131-1
6500
121 ... 150
Q65111A8166
GW PSLR31.EM-LQLS-XX51-1
6500
121 ... 150
Q65111A9107
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1
means that only one group LP, LQ, LR will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LP, LQ, LR enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW PSLR31.EM-LPLR-XX58-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
PSLR31.EM-LPLR-XX58-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F
enthalten (siehe Seite 5).
= 25 °C
[K]
Φ
= 150 mA
TS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com