Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH7741 Datasheet(PDF) 16 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH7741
Description  Proximity Sensor
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH7741 Datasheet(HTML) 16 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH7741 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH SFH7741 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
2010-02-04
16
Version 1.0
SFH 7741
Glossary
Glossar
1)
Forward current: The forward current If depends on
Vdd and Rprog as in the following formula:
If = 10 mA + ((Vdd x 6) / Rprog)
1)
Vorwärtsstrom: Der Vorwärtsstrom If durch die LED
ist abhängig von Vdd und Rprog wie folgt:
If = 10 mA + ((Vdd x 6) / Rprog)
2) Supply voltage ripple: The emitter is driven with 10
mA to 60 mA in pulsed mode; this means, that any
series resistance on the Vdd line causes a voltage
drop at the power pin. It is recommended to keep the
series resistance low, so that max dVdd is not
exceeded. When testing the SFH 7741 sensor in the
lab, please do not use regulated voltage supplies.
The IR emitter pulse is a high, short load for the
power supply. This load can influence the stability of
the output voltage; this instability will influence the
operation of the SFH 7741. This effect does not
occur during normal operation of the sensor with
batteries, storage batteries, or stabilized voltage
supplies.
2) Rauschen der Versorgungsspannung: Der
Emitter wird mit 10 mA bis 60 mA gepulst betrieben;
das bedeutet, dass jeder Widerstand in Serie zu Vdd
einen Spannungsabfall in der Versorgungsleitung
verursacht.
Es
wird
empfohlen,
diesen
Serienwiderstand so klein zu halten, dass max dVdd
nicht überschritten wird. Beim Betrieb des SFH 7741
im
Labor
ist
vom
Einsatz
geregelter
Spannungsversorgungen abzusehen. Durch das
Einschalten der IRED wird die Quelle kurzzeitig
belastet.
Diese
Belastung
kann
zu
Spannungsschwankungen der Quelle führen, die
wiederum
die
Funktion
des
SFH
7741
beeinträchtigen können. Im Normalbetrieb (Akku,
Batterie, stabilisierte Netzteile) tritt dieser Effekt nicht
auf.
3)
Mean current consumption: pulsed
operating
mode: LED on time: ~ 44 µs / LED off time: ~ 90 ms
3)
Mittlere Stromaufnahme: gepulster Betrieb: Dauer
LED an: ~ 44 µs / Dauer LED aus: ~ 90 ms
4) Block diagram: recommended pull-up resistance
Rpull-up = 10 kOhm ... 1 MOhm
4) Blockdiagramm: empfohlener pull-up-Widerstand
Rpull-up = 10 kOhm ... 1 MOhm
5) Start-up Sequence: If the supply voltage at Vdd is
not connected, the output is always high ohmic.
When supply voltage reaches Vdd, start, the sensor
output stays low for 60 ms < tstart < 120 ms.
Subsequently approx. every 90 ms the reflected
signal is measured and the output is set accordingly
(Fig.: Timing Diagram).
5) Startverhalten: Der Ausgang ist immer hochohmig,
wenn an Vdd keine Spannung angeschlossen ist.
Wenn die Versorgungsspannung Vdd, start erreicht ist,
bleibt der Ausgang für 60 ms < tstart < 120 ms auf
„low“. Anschließend findet etwa alle 90 ms eine
Messung des reflektierten Signals statt und der
Ausgang wird entsprechend geschalten (Fig.: Timing
Diagram).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com