Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LCWW5SG Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW5SG
Description  white SMD package, colored diffused silicone resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW5SG Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWW5SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW5SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2008-07-07
2
LCW W5SG
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LCW W5SG-FZHX-4F6G bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY, GZ
oder HX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SG-FZHX-4F6G bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4F,
-4G, -5F, -5G, -6F oder -6G enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LCW W5SG-FZHX-4F6G means that only one group FZ, GX, GY, GZ or HX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SG-FZHX-4F6G means that only 1 chromaticity
coordinate group -4F, -4G, -5F, -5G, -6F or -6G will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous
Flux
1) page 17
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 17
Luminous
Intensity
2) page 17
IF = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
!LCW W5SG-FZHX-4F6G white
15000 ... 33000
8000 (typ.)
Q65110A3585
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LCW W5SM ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LCW W5SM
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstrom
1) Seite 17
Luminous Flux
1) page 17
I
F = 350 mA
Φ
V (mlm)
Typischer Lichtstrom
2) Seite 17
Typical Luminous Flux
2) page 17
IF = 500 mA
Φ
V (mlm)
LCW W5SG-FZHX-4F6G
15000 ... 33000
31700



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com