Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LS336K Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LS336K
Description  colored, diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS336K Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS336K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS336K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
LS 336K, LY 336K
2005-04-20
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6)
Seite 12
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6)
page 12
Gruppe
Group
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
2
580
583
nm
3
583
586
nm
4
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous Intensity
1)
page 12
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 12
Luminous Flux
2)
page 12
Φ
V (mlm)
J2
K1
K2
L1
L2
M1
M2
N1
5.6 …
7.1
7.1 …
9.0
9.0 … 11.2
11.2 … 14.0
14.0 … 18.0
18.0 … 22.4
22.4 … 28.0
28.0 … 35.5
13 (typ.)
16 (typ.)
20 (typ.)
25 (typ.)
32 (typ.)
40 (typ.)
50 (typ.)
60 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe,eine obere Familiengruppe
oder eine Sammelgruppe, die aus 4 bzw. 7 Helligkeitsgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping
of all individual groups of 4 or 7 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: K2-3
Example: K2-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
K2
3
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com