Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LUWW5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUWW5AP
Description  dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWW5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUWW5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWW5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LUW W5AP
Diamond DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-03-31
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon-Verguss, Silikon-Linse; Chip level
conversion
Typischer Lichtfluss: 311 lm bei 1400 mA
Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß)
typische Farbtemperatur: 6500 K
Abstrahlwinkel: 140°
Technologie: ThinGaN
®
optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: IR Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Tagfahrlicht)
Blitzlicht
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
Einsatz als Retrofit mit geringem Platzbedarf
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
Vitrinenbeleuchtung
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Features
package: dark SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense; chip level conversion
typical Luminous Flux: 311 lm at 1400 mA
feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
typ. color temperature: 6500 K
viewing angle: 140°
technology: ThinGaN
®
optical efficiency: 65 lm/W
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
soldering methods: IR reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
exterior and interior automotive lighting
(e.g. day time light)
Flashlight
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
reading lamps (aircraft, car, bus)
retrofits where space is limited
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
spotlights
glass cabinet lighting
signal and symbol luminaire for orientation
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LUWW5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUWW5AM OSRAM-LUWW5AM Datasheet
2Mb / 28P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
More results

Similar Description - LUWW5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5AP OSRAM-LDW5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LRW5AP OSRAM-LRW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LR-W5AP OSRAM-LR-W5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LD-W5AP OSRAM-LD-W5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AP OSRAM-LCW-W5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUW-W5AP OSRAM-LUW-W5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com