Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LE-A-P1W Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-A-P1W
Description  OSTAR High Power Projection
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-A-P1W Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LE-A-P1W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LE-A-P1W Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
Version 1.11 - OS-PCN-2015-011-A
LE A P1W
2016-01-19
13
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336
h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
Note:
Package not suitable for any kind of wet cleaning
or ultrasonic cleaning.
Anm.:
Das Gehäuse ist für alle Arten einer
nasschemischen Reinigung oder
Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Data Matrix Code Description
Data Matrix Code Beschreibung
The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing
Content: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee
Data Matrix Code Type: ECC200
a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W]
(example: 3306)
b = Forward Voltage (Vf ) [V]
(example: 3.46)
c = Wavelength (Ldom) [nm]
(example: 618)
d = Color Coordinate Cx
(example: 0.321)
e = Color Coordinate Cy
(example: 0.641)
@: Seperator = Blank
Die Bin -Information auf dem Datamatrix Code wird während des Testens geschrieben
Inhalt: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee
Data Matrix Code Typ: ECC200
a = Lichtstrom (Phiv) [lm] oder Strahlleistung (Phie) [W]
(Beispiel: 3306)
b = Vorwärtsspannung (Vf ) [V]
(Beispiel: 3.46)
c = Wellenlänge (Ldom) [nm]
(Beispiel: 618)
d = Farbkoordinate Cx
(Beispiel: 0.321)
d = Farbkoordinate Cy
(Beispiel: 0.641)
@: Platzhalter = Leerzeichen



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com