Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-4710 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4710
Description  OSLON Compact
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4710 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4710 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4710 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
2014-01-24
1
2014-01-24
OSLON Compact (850nm)
OSLON Compact (850nm)
Version 1.2
SFH 4710
Features:
Besondere Merkmale:
• IR lightsource with high efficiency
• IR Lichtquelle mit hohem Wirkunsgrad
• Centroid wavelength 850 nm
• Schwerpunktwellenlänge 850 nm
• ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011; Class 2
• ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011; Klasse 2
• Package: Very small package: (LxWxH) 1.6 mm x
1.2 mm x 0.8 mm
• Gehäuse: Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 1.6 mm
x 1.2 mm x 0.8 mm
Applications
Anwendungen
• Infrared Illumination for cameras
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Surveillance systems
• Überwachungssysteme
• Maschine vision systems
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
• Gesture recognition systems
• Beleuchtung für Gestenerkennungssysteme
• Eye tracking systems
• Blickrichtungserkennung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH-4710

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4713A OSRAM-SFH-4713A Datasheet
748Kb / 13P
OSLON Black Series
SFH-4714A OSRAM-SFH-4714A Datasheet
585Kb / 13P
OSLON Black Series
SFH-4715 OSRAM-SFH-4715 Datasheet
500Kb / 14P
OSLON Black Series
SFH-4715A OSRAM-SFH-4715A Datasheet
781Kb / 14P
OSLON Black Series
SFH-4715AS OSRAM-SFH-4715AS Datasheet
781Kb / 14P
IR lightsource with high efficiency
More results

Similar Description - SFH-4710

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4710 OSRAM-SFH4710 Datasheet
308Kb / 12P
OSLON Compact (850nm)
LCBCRBP OSRAM-LCBCRBP Datasheet
1,018Kb / 22P
OSLON Signal
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
OSLON Square
KW2CFLNM1.TG OSRAM-KW2CFLNM1.TG Datasheet
863Kb / 24P
OSLON Compact PL
LVCQBP OSRAM-LVCQBP Datasheet
987Kb / 23P
OSLON Signal
LTCQBP OSRAM-LTCQBP_18 Datasheet
964Kb / 21P
OSLON Signal
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
OSLON Square
KYCELNM1.FY OSRAM-KYCELNM1.FY Datasheet
779Kb / 23P
OSLON Compact PL
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
OSLON Black
LJCKBP OSRAM-LJCKBP_18 Datasheet
1,001Kb / 22P
OSLON Signal
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com