Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-4203 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4203
Description  Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4203 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4203 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4203 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 4203
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
High Power Infrared Emitter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for new designs
2008-01-14
1
Wesentliche Merkmale
• Leistungsstarke GaAs-LED (35 mW)
• Hoher Wirkunsgrad bei kleinen Strömen
• Homogene Abstrahlung
• Typische Peakwellenlänge 950 nm
Anwendungen
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
SFH 4203
Q65110A2499
8 (> 4)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• High Power GaAs-LED (35 mW)
• High Efficiency at low currents
• Homogeneous Radiation Pattern
• Typical peak wavelength 950 nm
Applications
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - SFH-4203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-420 OSRAM-SFH-420 Datasheet
275Kb / 14P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH-4200 OSRAM-SFH-4200 Datasheet
238Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH-4209 OSRAM-SFH-4209 Datasheet
233Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4200 OSRAM-SFH4200 Datasheet
77Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH4203 OSRAM-SFH4203 Datasheet
59Kb / 6P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH4209 OSRAM-SFH4209 Datasheet
64Kb / 6P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH4271 OSRAM-SFH4271 Datasheet
86Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
SFH4202 OSRAM-SFH4202 Datasheet
248Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4500 OSRAM-SFH4500 Datasheet
225Kb / 8P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LD271 OSRAM-LD271 Datasheet
143Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
SFH-4209 OSRAM-SFH-4209 Datasheet
233Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH-4200 OSRAM-SFH-4200 Datasheet
238Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH-4500 OSRAM-SFH-4500 Datasheet
78Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com