Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-5410 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-5410
Description  IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-5410 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH-5410 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-5410 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SFH 5410
2008-10-06
3
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Stromaufnahme,
V
CC = 5 V, E = 0
Current consumption
I
CC
–
1.3
–
mA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
s max
–
940
–
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
1)
Spectral range of sensitivity
1)
Außerhalb des spezifizierten Bereiches der Fotoempfindlichkeit besitzt der SFH 5410 eine Restempfindlichkeit. D.h.
Lichtquellen außerhalb des spezifizierten Wellenlängenbereiches des Sensors können den Baustein beeinflussen
und zum Durchschalten führen.
1)
Beyond the specified spectral range of sensitivity the SFH 5410 has a strongly reduced, but non-zero sensitivity.
Light sources with wavelengths outside the spectral range may influence the device and result in switching.
λ
10%
830
–
1100
nm
Ausgangsspannung
Output voltage
Output “High” - (
I
out = 10 μA)
Output “Low” - (
I
out = 500 μA)
V
OUT high
V
OUT low
V
CC-0.5
–
–
–
–
0.5
V
Trägerfrequenz
Carrier frequency
SFH 5410-36
SFH 5410-38
f
0
–
36
38
–
kHz
Min. Bestrahlungsstärke (Testsignal, s. Fig. 3)
Min. Threshold irradiance (test signal, see Fig. 3)
f = f
0, tp,I = 600 μs
E
e min
–
1.4
–
mW/m
2
Min. Eingangspulsbreite „ON“
(Testsignal, s. Fig. 3)
2)
Min. Input pulse width “ON”
(test signal, see Fig. 3)
2)
t
p,I
6/
f
O
–
–
μs
Ausgangspulsbreite „ON“
(Testsignal, s. Fig. 3)
Output pulse width “ON” (test signal, see Fig. 3,
E
e = 4 mW/m
2)
t
p,O
t
p,I
– 6/
f
O
–
t
p,I
+ 6/
f
O
μs
50%-Filterbandbreite,
f = f
O, EV = 0, VCC = 5 V
50%-Filter bandwidth
Δf
50%
3
–
6
kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com