Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LD-W51M Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-W51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-W51M Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LD-W51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-W51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2009-06-16
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LB W51M, LD W51M, LT W51M
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W51M-FZGZ-35
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FZ, GX, GY oder GZ enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W51M-FZGZ-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4,
oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W51M-FZGZ-35 means
that only one group FZ, GX, GY or GZ will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LB W51M-FZGZ-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Strahlungsleistung
1) Seite 18
Radiant Power
1) page 18
I
F = 350 mA
Φ
E (mW)
Strahlungsstärke
1) S
eite 18
Radiant
Intensity
1) page 18
IF = 350 mA
IE (mW/sr)
Bestellnummer
Ordering Code
!LD W51M-1S2T-35
deep blue
210 ...
355
650 (typ.)
on request
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-008 - wird durch LD W5SM ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008 - will be replaced by LD W5SM
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-01-10
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-07-10
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstrom
1) Seite 18
Luminous
Flux
1) page 18
IF = 350 mA
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 18
Luminous
Intensity
2) page 18
IF = 350 mA
IV (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
LB W51M-FZGZ-35
blue
15.000 ...
28.000
49.500 (typ.)
Q65110A8257
LT W51M-JYKZ-36
true green
52.000 ... 112.000
189.000 (typ.)
Q65110A8258



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com