Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BGS13S4N9 Datasheet(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Part # BGS13S4N9
Description  Wideband RF SP3T Switch
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BGS13S4N9 Datasheet(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BGS13S4N9 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BGS13S4N9 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
BGS13S4N9
Confidential
Contents
Contents
1
Features
5
2
Product Description
5
3
Maximum Ratings
6
4
Operation Ranges
7
5
RF Characteristics
8
6
GPIO Specification
10
7
Pin Definition and Package Outline
10
List of Figures
1
BGS13S4N9 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2
Pin out (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3
Package Outline (bottom and side view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4
Land pattern and stencil mask
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5
Marking Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6
Tape and Reel (Reel φ 180 mm: 15.000 Pieces/Reel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
List of Tables
1
Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Maximum Ratings, Table I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3
Maximum Ratings, Table II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4
Operation Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5
RF Input Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6
RF Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7
RF Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
8
GPIO Truth Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9
Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
Mechanical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
Year Date Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
Week Date Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Data Sheet
4
Revision 1.0 - 2016-04-12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com