Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LS-H9PP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-H9PP
Description  SMD epoxy package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-H9PP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-H9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-H9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2016-11-11
1
2016-11-11
OSLON Black Flat
Datasheet
Version 1.7
LS H9PP
OSLON Black Flat is a new small size high-flux LED for
slim designs. The black package stands for high
stability.
OSLON Black Flat ist eine neue kompakte hoch
effiziente Lichtquelle für platzsparende Designs. Das
schwarze Gehäuse steht für eine hohe Stabilität.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse
•
Technology: InGaAlP Thinfilm
•
Technologie: InGaAlP Thinfilm
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120°
•
Color: super red (633 nm)
•
Farbe: super rot (633 nm)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
•
Qualifications: The product qualification test plan
is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors.
•
Qualifikationen: Die Produktqualifikation wurde
entsprechend der Richtlinie AEC-Q101-REV-C,
„Stress Test Qualification for Automotive Grade
Discrete Semiconductors“, getestet.
Applications
Anwendungen
•
Architectural Lighting indoor and outdoor
•
Architekturbeleuchtung innen und außen
•
Automotive Lighting Interior and Exterior
•
Automobilbeleuchtung innen und außen
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Decorative Lighting
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten
•
Signaling
•
Signalanlagen


Similar Part No. - LS-H9PP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
LS-00030 AGELECTRONICA-LS-00030 Datasheet
154Kb / 1P
HOLDER PARA 2 BATERIAS TIPO AA
26/03/2018
LS-00038 AGELECTRONICA-LS-00038 Datasheet
179Kb / 1P
Motor C3 Gear Box
09/05/2019
LS-00039 AGELECTRONICA-LS-00039 Datasheet
224Kb / 1P
Motor 301 Gear Box B
10/05/2019
LS-00041 AGELECTRONICA-LS-00041 Datasheet
230Kb / 1P
Motor DC (6V) con alto Torque
10/05/2019
LS-00046 AGELECTRONICA-LS-00046 Datasheet
195Kb / 1P
Motor de Vibración
10/05/2019
More results

Similar Description - LS-H9PP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAM67F-V1AB-24 OSRAM-LAM67F-V1AB-24 Datasheet
536Kb / 21P
SMD epoxy package
LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 OSRAM-LUWH9QP-5M8M-HNJN-1 Datasheet
969Kb / 24P
SMD epoxy package
LYH9PP-HZKX-46-1 OSRAM-LYH9PP-HZKX-46-1 Datasheet
750Kb / 22P
SMD epoxy package
KWH5L531.TE OSRAM-KWH5L531.TE Datasheet
861Kb / 23P
SMD epoxy package
LUWH9QP OSRAM-LUWH9QP Datasheet
955Kb / 24P
SMD epoxy package
KR-DMLN31.23 OSRAM-KR-DMLN31.23 Datasheet
676Kb / 22P
SMD epoxy package
KY-DMLN31.23 OSRAM-KY-DMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
SMD epoxy package
KY-DMLN31.FY OSRAM-KY-DMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
SMD epoxy package
SFH-4735 OSRAM-SFH-4735 Datasheet
629Kb / 13P
SMD epoxy package
LR-H9PP OSRAM-LR-H9PP Datasheet
726Kb / 22P
SMD epoxy package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com