Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-415 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-415
Description  GaAs-IR-Lumineszenzdioden
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-415 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-415 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-415 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 415
SFH 416
GaAs-IR-Lumineszenzdioden
GaAs Infrared Emitters
SFH 415
SFH 416
2001-04-18
1
Wesentliche Merkmale
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Hohe Zuverlässigkeit
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
• SFH 415: Gehäusegleich mit SFH 300,
SFH 203
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern
• Gerätefernsteuerungen für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 415
Q62702-P296
5-mm-LED-Gehäuse (T 1
3/
4), schwarz eingefärbt, Anschluß
im 2.54-mm-Raster (
1/
10’’),
Kathodenkennzeichnung: kürzerer Anschluß
5 mm LED package (T 1
3/
4), black-colored epoxy resin lens,
solder tabs lead spacing 2.54 mm (
1/
10’’),
cathode marking: short lead
SFH 415-U
Q62702-P1137
SFH 416-R
Q62702-P1139
Features
• Very highly efficient GaAs-LED
• High reliability
• Spectral match with silicon photodetectors
• SFH 415: Same package as SFH 300,
SFH 203
Applications
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video
tape recorders, dimmers
• Remote control for steady and varying intensity
• Sensor technology
• Discrete interrupters


Similar Part No. - SFH-415

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4110 OSRAM-SFH-4110 Datasheet
178Kb / 10P
GaAs Infrared Emitter
SFH-4113 OSRAM-SFH-4113 Datasheet
238Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit 3/4 Linse
SFH-4140 OSRAM-SFH-4140 Datasheet
732Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4141 OSRAM-SFH-4141 Datasheet
225Kb / 9P
Infrared Emitter (940 nm) in Mini Sidelooker Package
More results

Similar Description - SFH-415

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LD260 SIEMENS-LD260 Datasheet
43Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen GaAs Infrared Emitter Arrays
SFH415 SIEMENS-SFH415 Datasheet
47Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden GaAs Infrared Emitters
SFH4510 SIEMENS-SFH4510 Datasheet
58Kb / 6P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden 950 nm GaAs Infrared Emitters 950 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH405 OSRAM-SFH405_12 Datasheet
130Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH409 OSRAM-SFH409_12 Datasheet
138Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
SFH-4510 OSRAM-SFH-4510 Datasheet
271Kb / 8P
GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com