Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-425 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-425
Description  GaAs Infrared Emitter in SMT Package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-425 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-425 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-425 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
2013-01-16
1
2013-01-16
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse
Version 1.0 (not for new design)
SFH 425
Features:
Besondere Merkmale:
• Replacement: SFH 4244 for SFH 425
• Ersatz: SFH 4244 für SFH 425
• High reliability
• Hohe Zuverlässigkeit
• High pulse handling capability
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Oberflächenmontage geeignet
• Available on tape and reel
• Gegurtet lieferbar
• SFH 425 same package as SFH 325
• SFH 425 Gehäusegleich mit SFH 325
• Good linearity at high currents
• Gute Linearität bei hohen Strömen
Applications
Anwendungen
• Miniature photointerrupters
• Miniaturlichtschranken
• Industrial electronics
• Industrieelektronik
• For control and drive circuits
• „Messen/Steuern/Regeln”
• Automotive technology
• Automobiltechnik
•Sensor technology
• Sensorik
• Alarm and safety equipment
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR free air transmission
• IR-Freiraumübertragung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH-425

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4250 OSRAM-SFH-4250 Datasheet
456Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4250S OSRAM-SFH-4250S Datasheet
462Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4252 OSRAM-SFH-4252 Datasheet
271Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4253 OSRAM-SFH-4253 Datasheet
420Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4254 OSRAM-SFH-4254 Datasheet
279Kb / 13P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
More results

Similar Description - SFH-425

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
TSML3700 VISHAY-TSML3700 Datasheet
55Kb / 6P
GaAs/GaAlAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
20-May-99
logo
Vitesse Semiconductor C...
TSMS3700 VITESSE-TSMS3700 Datasheet
54Kb / 6P
GaAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH420 SIEMENS-SFH420 Datasheet
48Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAs Infrared Emitter in SMT Package
logo
Vishay Siliconix
TSML3710 VISHAY-TSML3710 Datasheet
246Kb / 8P
GaAs/GaAlAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
06-Jun-03
logo
OSRAM GmbH
SFH420 OSRAM-SFH420_01 Datasheet
138Kb / 7P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH421 OSRAM-SFH421_02 Datasheet
77Kb / 7P
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH4211 OSRAM-SFH4211 Datasheet
62Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH4219 OSRAM-SFH4219 Datasheet
62Kb / 6P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
SFH4283 OSRAM-SFH4283 Datasheet
269Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH-420 OSRAM-SFH-420 Datasheet
275Kb / 14P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com