Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-4200 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4200
Description  Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4200 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4200 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4200 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
SFH 4200
SFH 4205
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
High Power Infrared Emitter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4200
SFH 4205
Nicht für Neuentwicklungen / Not for new designs
2008-01-14
1
Wesentliche Merkmale
• Leistungsstarke GaAs-LED (35mW)
• Hoher Wirkunsgrad bei kleinen Strömen
• Homogene Abstrahlung
• Typische Peakwellenlänge 950nm
Anwendungen
• Schnelle Datenübertragung mit
Übertragungsraten bis 100 Mbaud
(IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
• Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und
Videosignalübertragung
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Scheinwerfer für Kameras
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
SFH 4200
Q65110A2494
≥ 4 (typ. 10)
SFH 4205
Q65110A2498
≥ 4 (typ. 10)
Features
• High Power GaAs-LED (35mW)
• High Efficiency at low currents
• Homogeneous Radiation Pattern
• Typical peak wavelength 950nm
Applications
• High data transmission rate up to 100 Mbaud
(IR keyboard, Joystick, Multimedia)
• Analog and digital Hi-Fi audio and video signal
transmission
• Alarm and safety equipment
• IR spotlight for cameras


Similar Part No. - SFH-4200

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-420 OSRAM-SFH-420 Datasheet
275Kb / 14P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH-4203 OSRAM-SFH-4203 Datasheet
218Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH-4209 OSRAM-SFH-4209 Datasheet
233Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4200

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4200 OSRAM-SFH4200 Datasheet
77Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH4203 OSRAM-SFH4203 Datasheet
59Kb / 6P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH4209 OSRAM-SFH4209 Datasheet
64Kb / 6P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH4202 OSRAM-SFH4202 Datasheet
248Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH405 OSRAM-SFH405_12 Datasheet
130Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH-4203 OSRAM-SFH-4203 Datasheet
218Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH-4209 OSRAM-SFH-4209 Datasheet
233Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
SFH-4010 OSRAM-SFH-4010 Datasheet
159Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode
SFH-4080 OSRAM-SFH-4080 Datasheet
266Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode
SFH-4500 OSRAM-SFH-4500 Datasheet
78Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com