Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GW-JDSMS1.PC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GW-JDSMS1.PC
Description  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-JDSMS1.PC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-JDSMS1.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-12-11
2
Version 1.1
GW JDSMS1.PC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 120 mA
[K]
IV [mcd]
GW JDSMS1.PC-FTGP-5C8E-L1N2
6500
15000 ... 19400
Q65111A5428
GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2
5700
15000 ... 19400
Q65111A5452
GW JDSMS1.PC-FTGP-5H7I-L1N2
5000
15000 ... 19400
Q65111A5427
GW JDSMS1.PC-FTGP-5L7N-L1N2
4000
15000 ... 19400
Q65111A5431
GW JDSMS1.PC-FTGP-5R8T-L1N2
3000
15000 ... 19400
Q65111A5430
GW JDSMS1.PC-FUGQ-5E8G-L1N2
5800
16400 ... 21000
Q65111A8315
GW JDSMS1.PC-FUGQ-5H7I-L1N2
5000
16400 ... 21000
Q65111A6577
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW
JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 means that only one group FT, FU, GP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will
be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
5).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
GW
JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FT, FU, GP enhalten
ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW JDSMS1.PC-FTGP-5E8G-L1N2 bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com