Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LR-QH9F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LR-QH9F
Description  SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LR-QH9F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LR-QH9F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LR-QH9F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LR QH9F, LY QH9F
CHIPLED® 0402
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2012-03-16
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: SMT Gehäuse, Standard SMT
Footprint 0402, farbloser diffuser Verguss
• Besonderheit des Bauteils: kompakte
Bauform; 1,0 x 0,55 x 0,35 mm (LxBxH)
• Wellenlänge: 590 nm (gelb); 625 nm (rot)
• Abstrahlwinkel: horizontal 120°, vertikal 130°
• Technologie: InGaAlP Dünnfilm
• optischer Wirkungsgrad: 27 lm/W (yellow);
34 lm/W (rot)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 4000/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
nach JESD22-A114-D ESD Klasse 0
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Anwendungen
• flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone,
Schalter, Display)
• Spielsachen
• Signal- und Symbolleuchten
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege
u. ä.)
Features
• package: SMT package, standard SMT
footprint 0402, colorless diffused resin
• feature of the device: compact package;
1,0 x 0,55 x 0,35 mm (LxWxH)
• wavelength: 590 nm (yellow); 625 nm (red)
• viewing angle: horizontal 120°, vertical 130°
• technology: InGaAlP thinfilm
• optical efficiency: 27 lm/W (yellow);
34 lm/W (red)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 4000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: ESD sensitve device
acc. JESD22-A114-D ESD class 0
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Applications
• flat backlighting (LCD, cellular phones,
switches, displays)
• toys
• signal and symbol luminary
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LR-QH9F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Festo Corporation.
LR-1-D-7-DI-MAXI FESTO-LR-1-D-7-DI-MAXI Datasheet
100Kb / 1P
Pressure regulator
LR-1-D-7-MAXI FESTO-LR-1-D-7-MAXI Datasheet
101Kb / 1P
Pressure regulator
LR-1-D-7-MAXI-NPT FESTO-LR-1-D-7-MAXI-NPT Datasheet
100Kb / 1P
Pressure regulator
LR-1-D-7-O-DI-MAXI FESTO-LR-1-D-7-O-DI-MAXI Datasheet
92Kb / 1P
Pressure regulator
LR-1-D-7-O-MAXI FESTO-LR-1-D-7-O-MAXI Datasheet
92Kb / 1P
Pressure regulator
More results

Similar Description - LR-QH9F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAVH9F OSRAM-LAVH9F Datasheet
363Kb / 21P
SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
LA-VH9F OSRAM-LA-VH9F Datasheet
363Kb / 21P
SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
LB-QH9G OSRAM-LB-QH9G Datasheet
741Kb / 21P
SMT package 0402, colorless diffused resin
LR-VH9F OSRAM-LR-VH9F Datasheet
684Kb / 21P
SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
LT-QH9G OSRAM-LT-QH9G Datasheet
730Kb / 21P
SMT package 0402, colorless diffused resin
LT-VH9G OSRAM-LT-VH9G Datasheet
694Kb / 21P
SMT package, standard SMT footprint 0402, colorless diffused resin
LW-VH8G OSRAM-LW-VH8G Datasheet
964Kb / 23P
SMT package, standard SMT footprint 0402, colored diffused resin
LB-V19G OSRAM-LB-V19G Datasheet
569Kb / 15P
SMT package, colorless diffused resin
LB-V193 OSRAM-LB-V193 Datasheet
564Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
LG-V196 OSRAM-LG-V196 Datasheet
572Kb / 14P
SMT package, colorless diffused resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com