Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LB-T676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-T676
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LB-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LB T676
BLUE LINE
TM Hyper TOPLED®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-01-18
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: extrem breite Ab-
strahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
• Wellenlänge: 465 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: GaN
• optischer Wirkungsgrad: 1 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Instrumentenbeleuchtung)
• Informationsanzeigen im Innen- und
Aussenbereich (z.B. im Verkehrsbereich;
Laufschriftanzeigen)
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white P-LCC-2 package, colorless
clear resin
• feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in
light guides
• wavelength: 465 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: GaN
• optical efficiency: 1 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
• interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting,)
• indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LB-T676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
white PLCC-2 package, colorless clear resin
logo
ams-OSRAM AG
LB-T673 AMSOSRAM-LB-T673 Datasheet
1Mb / 23P
TOPLED®
Version 1.8 2022-08-04
logo
OSRAM GmbH
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LB-T676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com