Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-7710 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-7710
Description  SMD Kippsensor mit digitalem Ausgang
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-7710 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH-7710 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-7710 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
SFH 7710
2007-10-16
3
* Der Emitter wird mit 10mA gepulst betrieben; das bedeutet, dass jeder Widerstand in Serie zu
V
cc
einen Spannungsabfall in der Versorgungsleitung verursacht. Daher wird empfohlen, diesen
Serienwiderstand kleiner 10 Ohm zu halten. Die minimale Versorgungsspanung (
V
cc min ) darf keinesfalls
unterschritten werden.
* The emitter is driven with 10 mA in pulsed mode; this means that any series resistor to
V
cc causes a
voltage drop on the power line. It is recommended to keep the series resistor below 10 Ohm. The supply
voltage may not fall below
V
cc min
Empfohlener Arbeitsbereich
Recommended Operating conditions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Min
Max
Betriebstemperatur
Full operational ambient temperature range
Τ
A
-20
+65
°C
Versorgungsspannung
Supply voltage
V
cc
2.3
3.6
V
Versorgungsspannungsstörungen *
(Frequenzbereich: 0...20kHz)
Supply voltage noise
(frequency range: 0...20kHz)
dV
cc pp
0.2
V
Ausgangsspannung
Output voltage
V
o
1.7
3.6
V
Pull-up Widerstand
Pull-up resistance
R
pull up
10
100
kOhm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com