Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LW-T773 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-T773
Description  white SMT package, colored diffused resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-T773 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-T773 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-T773 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2013-08-26
2
Version 2.0 (Replacement in due course)
LW T773
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
IF = 10 mA
IV [mcd]
LW T773-P1S1-5K8L
45 ... 224
Q65110A1945
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW T773-P1S1-5K8L means that only one group P1, P2, Q1, Q2, R1,
R2, S1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped
on any one reel. E. g. LW T773-P1S1-5K8L means that only one chromaticity coordinate group 5K, 5L, 6K, 6L, 7K, 7L, 8K, 8L will be shippable. LW
T773-P1S1-5K8L means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 4. In order to ensure availability, single chromaticity
coordinate groups will not be orderable (see page 6for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW T773-P1S1-5K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2, S1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen
nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LW
T773-P1S1-5K8L bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen 5K, 5L, 6K, 6L, 7K, 7L, 8K, 8L enthalten ist (siehe Seite 6für nähere
Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com