Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LB-V193 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-V193
Description  SMT package, colorless diffused resin
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-V193 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LB-V193 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-V193 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
LB V193
2008-12-15
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 14
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 14
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 14
Forward voltage groups
6) page 14
Gruppe
Group
blue @ 5 mA
Einheit
Unit
Gruppe
Group
blue @ 5 mA
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
464
468
nm
3X
2.60
2.70
V
4
468
472
nm
3Y
2.70
2.80
V
5
472
476
nm
3Z
2.80
2.90
V
6
476
480
nm
4X
2.90
3.00
V
4Y
3.00
3.10
V
4z
3.10
3.20
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 14
Luminous Intensity
1) page 14
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous Flux
2) page 14
Φ
V (mlm)
K1
L1
L2
M1
M2
8.0 ... 11.2
11.2 ... 14.0
14.0 ... 18.0
18.0 ... 22.4
22.4 ... 28.0
60 (typ.)
75 (typ.)
95 (typ.)
120 (typ.)
150 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe.
Diese bestehen aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht
bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of only a
few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: L2-4-4X
Example: L2-4-4X
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
L2
4
4X
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com