Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LCW-CRDP.PC Datasheet(PDF) 28 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-CRDP.PC
Description  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-CRDP.PC Datasheet(HTML) 28 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 28Page - OSRAM GmbH LCW-CRDP.PC Datasheet HTML 29Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 29 page
background image
2014-01-10
28
Version 2.0
LCW CRDP.PC
7)
Chromaticity coordinate groups: Chromaticity
coordinates are measured during a current pulse of
typically 25 ms, with an internal reproducibility of
± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
7)
Farbortgruppen: Farbkoordinaten werden während
eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms,
mit einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,005
und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 0,01
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
8) Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
8) Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
9) Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
Unless otherwise noted in drawing, tolerances are
specified with ±0,1 (0,004)
9) Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).
Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt
eine Toleranz von ±0,1 (0,004).
Glossary
Glossar



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com