Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LOG-T77K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOG-T77K
Description  white SMT package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOG-T77K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOG-T77K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOG-T77K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2010-03-02
2
LOG T77K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LOG T77K-JL-1+GJ-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LOG T77K-JL-1+GJ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LOG T77K-JL-1+GJ-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel and
color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LOG T77K-JL-1+GJ-1 means that the device will be shiped within the
specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1) page 16
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
orange
green
LOG T77K
orange / green
4.5 … 18.0
1.8 … 7.1
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LOG T77K-JL-1+GJ-1
Q65110A3338



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com