Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LG-A679 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LG-A679
Description  white SMT package, colorless clear
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-A679 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LG-A679 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-A679 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-04
2
LS A679, LY A679, LG A679
■ LG_LS_LY A679 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - werden durch LG_LS_LY A67K ersetzt werden
LG_LS_LY A679 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LG_LS_LY A67K
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LY A679-D1F2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
D1, D2, E1, E2, F1 oder F2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY A679-D1F2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LY A679-D1F2-1 means that only one group D1, D2, E1, E2, F1 or F2 will be shippable for any one
reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY A679-D1F2-1 means that the device will be shiped within the specified
limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■
LS A679-D1F2-1
super-red
0.45 ... 1.80
3.4 (typ.)
Q65110A4166
■
LY A679-D1F2-1
yellow
0.45 ... 1.80
3.4 (typ.)
Q65110A4440
■
LG A679-E2H1-1
green
0.90 ... 3.55
6.7 (typ.)
Q65110A2297



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com