Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LSG-T676 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSG-T676
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSG-T676 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSG-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSG-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2012-04-20
2
LSG T676
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen P7, P9, Q, Q5, Q7, Q9 oder R für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der
Wellenlängengruppen
-2,
-3,
oder
-4
enthalten
ist
(siehe
Seite 5 für
nähere
Information).
LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSG T676-P7R-1+N7P9-1 means that only one group P7, P9, Q, Q5, Q7, Q9 or
R for super-red will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSG T676-P7R-1+N7P9-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or
-4 will be shippable. LSG T676-P7R-1+N7P9-24 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous Intensity
1) page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Bestellnummer
Ordering Code
color 1
color 2
LSG T676-
P7R-1+N7P9-24
super-red / green
56.0 ...180.0
35.5 ...100.0
Q65111A1615



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com