Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LUW-W5AP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LUW-W5AP
Description  dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-W5AP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LUW-W5AP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-W5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LUW W5AP
Diamond DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-03-31
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon-Verguss, Silikon-Linse; Chip level
conversion
•
Typischer Lichtfluss: 311 lm bei 1400 mA
•
Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
•
Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß)
•
typische Farbtemperatur: 6500 K
•
Abstrahlwinkel: 140°
•
Technologie: ThinGaN
®
•
optischer Wirkungsgrad: 65 lm/W
•
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Außen- und Innenbeleuchtung im Automobilbe-
reich (z.B. Tagfahrlicht)
•
Blitzlicht
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
•
Einsatz als Retrofit mit geringem Platzbedarf
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
•
Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung
•
Vitrinenbeleuchtung
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Features
•
package: dark SMD package, colorless clear
silicone resin, silicone lense; chip level conversion
•
typical Luminous Flux: 311 lm at 1400 mA
•
feature of the device: point lightsource with high
luminous efficiency and low space
•
color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
•
typ. color temperature: 6500 K
•
viewing angle: 140°
•
technology: ThinGaN
®
•
optical efficiency: 65 lm/W
•
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
•
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
•
soldering methods: IR reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
exterior and interior automotive lighting
(e.g. day time light)
•
Flashlight
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
reading lamps (aircraft, car, bus)
•
retrofits where space is limited
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
•
spotlights
•
glass cabinet lighting
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LUW-W5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LUW-W5AM OSRAM-LUW-W5AM Datasheet
2Mb / 28P
white SMT package with clear silicone lens, chip level conversion
logo
ams-OSRAM AG
LUW-W5AM AMSOSRAM-LUW-W5AM Datasheet
2Mb / 28P
Golden DRAGON® Plus
2015-12-16
More results

Similar Description - LUW-W5AP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5AP OSRAM-LDW5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LRW5AP OSRAM-LRW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LUWW5AP OSRAM-LUWW5AP Datasheet
848Kb / 20P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LR-W5AP OSRAM-LR-W5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LD-W5AP OSRAM-LD-W5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
LW-W5AP OSRAM-LW-W5AP Datasheet
642Kb / 18P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AP OSRAM-LCW-W5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com