Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT4932S Datasheet(PDF) 6 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4932S
Description  Highly integrated and minimal peripheral components
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4932S Datasheet(HTML) 6 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT4932S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4932S Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
HT4932S
Ver1.1
6/8
移动电源管理方案
www.hotchip.com.cn
手电灯控制功能
1.双击可以开启手电恒亮功能,再次双击可以关
闭手电灯;
2.手电开启后长按 1 秒开启弱光功能,再长按依
次暴闪,SOS 功能;
3.再次长按 1 秒开启恒亮能,开始重复上述过
程;
4.在强光,弱光,暴闪,SOS 任意情况下双击都
关闭手电功能
5.可以外置 MOS 管驱动电流更大,亮度更高的
LED 灯
工作
模式
内置电池状态
L1
L2
L3
L4
放电
模式
BAT<3.2V
闪烁
提示
灭
灭
灭
3.2≤BAT<3.45V
亮
灭
灭
灭
3.45≤BAT<3.65V
亮
亮
灭
灭
3.65≤BAT<3.80V
亮
亮
亮
灭
3.80≤BAT
亮
亮
亮
亮
充电
模式
3.65≤BAT
亮
亮
亮
亮
3.65≤BAT<3.80V
亮
浪涌
浪涌
浪涌
3.80≤BAT<4.00V
亮
亮
浪涌
浪涌
4.00≤BAT<4.22V
亮
亮
亮
浪涌
4.22≤BAT
亮
亮
亮
亮
待机
模式
-
灭
灭
灭
灭
(注意上表中电压值,指的是充电或者放电过程中,芯片
BAT 和 GND 的电压)
PCB LAYOUT 参考
C1,C2,C3 要紧靠芯片 2mm 以内,并且到芯片
管脚的连线尽量短;功率环路的走线尽量短、
粗。
静电防护措施
MOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程
中需采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS
电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
1.操作人员要通过放静电腕带接地;
2.生产设备外壳必须接地;
3.装配过程中使用的工具必须接地;
4.必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com