Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT7582S Datasheet(PDF) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT7582S
Description  A linear charging mode of the maximum 1 A linear charging mode of a charged current
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT7582S Datasheet(HTML) 5 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT7582S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT7582S Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
HT7582S
5/7
QC 快充电源管理方案
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
下 KEY 指示灯也会根据当前电量闪 8 秒
工作模式* 内置电池状态
L1
L2
L3
L4
放电模式
BAT<3.2V
闪烁
提示
灭
灭
灭
3.2≤BAT<3.45V
亮
灭
灭
灭
3.45≤BAT<3.65V
亮
亮
灭
灭
3.65≤BAT<3.80V
亮
亮
亮
灭
3.80≤BAT
亮
亮
亮
亮
充电模式
3.65≤BAT
浪涌 浪涌 浪涌 浪涌
3.65≤BAT<3.80V
亮 浪涌 浪涌 浪涌
3.80≤BAT<4.00V
亮
亮 浪涌 浪涌
4.00≤BAT<4.22V
亮
亮
亮 浪涌
4.22=BAT
亮
亮
亮
亮
待机模式
-
灭
灭
灭
灭
*放电的闪烁周期 2HZ,占空比 50%,充电的四灯浪
涌的总周期约 1HZ,每灯点 250mS
仅用于锂电池充电和电量指示
1.当把 LED/Aux 引脚接 BAT 时,芯片变为仅 L1 工
作的单灯模式,仅用于锂电池充电和欠压指示,充电
状态时指示灯闪烁,充饱指示灯常亮。可以通过 EN
或者 KEY 来启动升压,升压指示灯不显示
2.在此模式中,发生短路等保护功能时,需要进行
复位
手电灯控制功能
1.双击可以开启手电恒亮功能,再次双以关闭手电
灯;
2.驱动白灯时,不需要限流电阻,最高可以输出
50mA 电流;
放电过程 LED 指示灯阈值微调
1.由于客户使用的电池容量,内阻,以及布线等因素,
导致放电过程电量指示灯的转换可能不是很准确。可
通过 L4_TRIM 引脚使用一个外置的电阻,校正 L4
的转灯电压值,其他指示灯的电压值会跟随调整,从
而指示更加合理
2.当需要调低 L4 指示灯熄灯阈值时,RH 悬空,通
过调节 RL 控制下调电压值为:Vadj= (V),RL 的单
位为 KΩ。当需要调高 L4 指示灯熄灯阈值时,RL 悬
空,通过调节 RH 控制上调电压值为:Vadj= (V),
RH 的单位为 KΩ。
参考调节偏移量:
设置
电阻
RL=
1.2M
RH=
NC
RL=2.4M
RH=NC
RL=NC
RH=NC
RL=NC
RH=2.7M
RL=NC
RH=1.3M
偏移
量
-
200
mV
-100mV
0mV
+100mV
+200mV
PCB LAYOUT 参考
C1,C2 要紧靠芯片 2mm 以内,并且到芯片管脚
的连线尽量短;连接 R3、R4、芯片 FB 脚的线
尽量短;功率环路的走线尽量短、粗。
静电防护措施
CMOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中需
采取下面的预防措施,可以有效防止 CMOS 电路由
于受静电放电影响而引起的损坏;
1.操作人员要通过放静电腕带接地;
2.生产设备外壳必须接地;
3.装配过程中使用的工具必须接地;
4.必须采用半导体包装或抗静电材料包装或运输.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com