Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 3 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 3 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC550EUF Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
3
4.
4.
4.
4. 전기적
전기적
전기적
전기적 특성
특성
특성
특성 규격
규격
규격
규격
4.1. LCM
4.1. LCM
4.1. LCM
4.1. LCM의
의
의
의 전기적
전기적
전기적
전기적 특성
특성
특성
특성
4.1.1 측정 장치
4.1.1.1 구동 시스템은 패턴 제너레이터(Pattern Generator) VG835 series 또는 이와
동등한 성능을 가진 시스템을 사용하며 시스템 출력을 모듈에 인가할 수 있도록
규정된 Interface Jig를 사용한다.
4.1.1.2 측정 장비는 위 규격에 명기된 수치들보다 최소한 소수점 이하 한자리이상 더
정밀하게 측정되는 계측기를 사용한다.
4.1.2 측정 조건
4.1.2.1 전원 전압 및 전원 전류의 측정은 그림 3 에 준한다. 전원 전압 측정 시에는 전원
공급라인의 길이에 따른 전압 강하가 있을 수 있으므로
모듈의 사용자 커넥터의 V
LCD와 GND간의 전압을 측정한다.
4.1.2.2 전원전류는 전원전압12.0V 에서의 소비전류 임.
즉, 본 규격이 정한 전원전압12.0V에서 측정된 전원전류는
상기규격이 정한 전원전류 범위 내에 있어야 함.
4.1.2.3 정격 소비전력은 Mosaic Pattern 에서의 전원전압 정격치 기준임.
4.1.2.4 In-rush 전류는 Full White Pattern에서 측정한다.
(In-rush duration 시간은 순시 전류치가 정상전류의 1.5배 이상 지속되는
기간으로 한다.)
4.1.2.5 측정 작업대는 반드시 접지(Ground)되어 있어야 함.
LCM의 전기적 특성을 측정하기 위한 조건은 주변온도 25±3℃, 습도50 ±10%RH 인 환경하에서, LCM
은 정격구동조건, 백라이트의 관전류는 정격전류를 인가한 후 측정한다.
[그림 3]
SYSTEM
LC550EUF
VLCD
GND
A
V
Tx
항 목
기 호
최 소
정 격
최 대
단위
비 고
입력 전압
V
LCD
10.8
12.0
13.2
V
DC
소비 전류
I
LCD
Mosaic(8X6)
555
740
925
㎃
4.1.2.2
White
810
1080
1350
BLACK
300
400
500
소비 전력
P
LCD
Mosaic
-
8.88
11.1
Watt
4.1.2.3
In Rush 전류
I
RUSH
White
-
-
5
A
4.1.2.4
In Rush 전류 시간
T
RUSH
-
2
6
㎳



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com