Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DHT11 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DHT11
Description  Temperature humidity module
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DHT11 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DHT11 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DHT11 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
产品手册 DHT11
www.aosong.com
广州奥松电子有限公司
电话:400-630-5378
版本号:V1.3_20170331
图6
避免将元件长期放在结露和干燥的环境中以及以下环境。
-6 -
结束信号:
DHT11的DATA引脚输出40位数据后,继续输出低电平54微秒后转为输入状态,由于上拉电
阻随之变为高电平。但DHT11内部重测环境温湿度数据,并记录数据,等待外部信号的到来。
表 4 单总线信号特性
符号
参数
min
type
max
单位
T
be
主机起始信号拉低时间
18
20
30
ms
T
go
主机释放总线时间
10
13
20
µS
T
rel
响应低电平时间
81
83
85
µS
T
reh
响应高电平时间
85
87
88
µS
T
LOW
信号“0”
、“1”低电平时间
52
54
56
µS
T
H
0
信号“0”高电平时间
23
24
27
µS
T
H
1
信号“1”高电平时间
68
71
74
µS
T
en
传感器释放总线时间
52
54
56
µS
八、应用信息
1、工作与贮存条件
超出建议的工作范围可能导致高达3%RH的临时性漂移信号。返回正常工作条件后,传感器
会缓慢地向校准状态恢复。要加速恢复进程可参阅“恢复处理”。在非正常工作条件下长时间
使用会加速产品的老化过程。
A、盐雾;
B、酸性或氧化气体,例如二氧化硫,盐酸;
推荐的存储环境
温度:10~40℃
湿度:60%RH 以下。
2、暴露在化学物质中的影响
电容式湿度传感器的感应层会受到化学蒸汽的干扰,化学物质在感应层中的扩散可能导致
测量值漂移和灵敏度下降。在一个纯净的环境中,污染物质会缓慢地释放出去。下文所述的恢
复处理将加速实现这一过程。高浓度的化学污染会导致传感器感应层的彻底损坏。
3、温度影响
气体的相对湿度,在很大程度上依赖于温度。因此在测量湿度时,应尽可能保证湿度传感
器在同一温度下工作。如果与释放热量的电子元件共用一个印刷线路板,在安装时应尽可能将
传感器远离电子元件,并安装在热源下方,同时保持外壳的良好通风。为降低热传导,传感器
与印刷电路板其它部分的铜镀层应尽可能最小,并在两者之间留出一道缝隙。
注:为保证传感器的准确通讯,用户在读取信号时,请严格按照表 4 和图 3
中的参数和时序进行设计.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com