Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP4059 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4059
Description  600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4059 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4059 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4059 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
TP4059
12
典型应用
全功能单节锂电池充电器(接耗散电阻)
具有输入反向极性保护的充电器
(无电池状态绿灯亮红灯闪烁)
无电池不闪灯单节锂电池充电器
无电池双灯全灭单节锂电池充电器
(无电池绿灯亮红灯灭,不影响其他状态指示)
TP4059 测试使用注意事项
1、TP4059 充电电流测试中,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,
不可串联电流表,电流表可接在芯片
Vcc 端。
2、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议
TP4059 应用中 Vcc 端和 BAT 端分别接 1uF 和 10uF 的电容,如可能还可
各再接一个
0.1u 的陶瓷电容。所有电容位置以靠近芯片引脚为优,不宜
过远。
3、采用 SOT23 封装,大电流应用中(400mA 以上)散热效果不佳可能引起
充电电流受温度保护而减小。客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足
要求,
请根据实际电源电压设计热耗散电阻,芯片
Vcc 端输入电压在 4.6V
为最佳,可得到较大充电电流,一般热耗散电阻为
0.5 至 1 欧姆。同样
良好的
PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流
的影响。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com