Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP4067 Datasheet(PDF) 11 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4067
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4067 Datasheet(HTML) 11 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4067 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4067 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.0
11
TP4067
期性充电循环启动的需要。在再充电循
环过程中,CHRG 引脚输出重新进入一
个强下拉状态。
关断模式
Vcc<3.8V,Vcc<VBAT
电池/电源反接
CHRG=高阻抗
STDBY=高阻抗
预充模式
充电电流=1/5 I
BAT
CHRG=强下拉
STDBY=高阻抗
恒流充电模式
充电电流=I
BAT
CHRG=强下拉
STDBY=高阻抗
恒压充电模式
充电电压=4.2V
CHRG=强下拉
STDBY=高阻抗
充电结束
无充电电流
CHRG=高阻抗
STDBY=强下拉
VBAT<VTRIKL
VBAT>VTRIKL
VBAT到充电截止电压
充电电流<1/10I
BAT
VBAT>VTRIKL
VBAT<VRECHRG
图 4 一个典型充电循环的状态图
稳定性与可靠性的考虑
在没有接电池时,为了防止接入
VCC 或 BAT 产生高能毛刺,强烈要求
VCC 和 BAT 端各加一个 10μF 电容器。
在恒定电流模式中,位于反馈环路
中的是 PROG 引脚,而不是电池。恒
定电流模式的稳定性受 PROG 引脚阻
抗的影响。当 PROG 引脚上没有附加
电容会减小设定电阻器的最大容许阻
值。PROG 引脚上的极点频率应保持在
CPROG,则可采用下式来计算 RPROG 的
最大电阻值:
5
1
2
10
PROG
PROG
R
C

对用户来说,他们更感兴趣的可能
是充电电流,而不是瞬态电流。例如,
如果一个运行在低电流模式的开关电
源与电池并联,则从 BAT 引脚流出的
平均电流通常比瞬态电流脉冲更加重
要。在这种场合,可在 PROG 引脚上
采用一个简单的 RC 滤波器来测量平均
的电池电流(如图 5 所示)。在 PROG
引 脚 和 滤 波 电 容 器 之 间 增 设 了 一 个
10K 电阻器以确保稳定性。
RPROG
GND
TP4067
10K
PROG
CHARGE
CURRENT
MONITOR
CIRCUITRY
CFILTER
图 5:隔离 PROG 引脚上的容性负载
和滤波电路
功率损耗
TP4067 因热反馈的缘故而减小充
电电流的条件可通过 IC 中的功率损耗
来估算。这种功率损耗几乎全部都是由
内部 MOSFET 产生的――这可由下式
近似求出:
()
D
CC
BAT
BAT
P
V
V
I
式中的 PD 为耗散的功率,VCC 为输
入电源电压,VBAT 为电池电压,IBAT
为充电电流。当热反馈开始对 IC 提供
保护时,环境温度近似为:
135
A
D
JA
T
C
P
 
135
(
)
A
CC
BAT
BAT
JA
T
C
V
V
I
 
不仅如此,正如工作原理部分所讨
论的那样,当热反馈使充电电流减小
时,PROG 引脚上的电压也将成比例地
减小。切记不需要在 TP4067 应用设计



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com