Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1621 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1621
Description  LCD driver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1621 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621
4
www.szpth.com
V1.1
VLCD
LCD 电
源输入
16
5
LCD 电源输入
VDD
逻辑正
17
6
系统接电源正
/IRQ
时基/看门
18
/
时基或看门狗定时器溢出标志,NMOS 开漏输出
BZ、/BZ
音频输出
19/20
7/8
声音频率输出
COM0
~COM
3
共用端输
出端口
21~24
9~12
LCD 共用端(common)驱动口
SEG0~S
EG31
段输出端
8~1/48~
25
44~13
LCD 段(segment)驱动口
极限最大额定值
供应电压: -0.3V~0.5V 贮存温度:-50~125度
输入电压: VSS-0.3V~VDD+0.3V 工作温度:-25~75度
直流
直流
直流
直流电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
描述
描述
描述
描述
VDD
条 件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
工作电压
2.4
5.2
V
3V
150
300
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载
片内RC振荡器
300
600
uA
3V
60
120
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载晶振
120
240
uA
3V
100
200
uA
IDD
工作电流
5V
不带负载
外部时钟源
200
400
uA
3V
0.1
5
uA
ISTB
待机电流
5V
不带负载
省电模式
0.3
10
uA
3V
0
0.6
V
VIL
输入低电平电压
5V
DATA,/WR,
/CS,/RD
0
1.0
V
3V
2.4
3.0
V
VIH
输入高电平电压
5V
DATA,/WR,
/CS,/RD
4.0
5.0
V
3V
VOL=0.3V
0.5
1.2
mA
IOL1
DATA,BZ,/BZ,/IRQ
5V
VOL=0.5V
1.3
2.6
mA
3V
VOH=2.7V
-0.4
-0.8
mA
IOH1
DATA,BZ, /BZ
5V
VOH =4.5V
-0.9
-1.8
mA
IOL2
LCD 公共口漏电流
3V
VOL=0.3V
80
150
uA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com