Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1621C Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1621C
Description  LCD driver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1621C Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1621C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1621C Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
18
18
18
18x4 LCD
x4 LCD
x4 LCD
x4 LCD 驱动器
驱动器
驱动器
驱动器
TM1621
TM1621
TM1621
TM1621C
C
C
C
4
www.szpth.com
V1.0
1、显示内存(RAM)
静态显示内存(RAM)以31x4位的格式储存所显示的数据,但是只有SEG0~SEG5、
SEG13~SEG19、SEG26~SEG30对应的显示内存是有用的。RAM的数据直接映象到LCD驱动
器。
2、系统振荡器
TM1621C系统时钟用于产生LCD驱动时钟。片内RC振荡器(256KHz)产生时钟源。执行
SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器,
当系统时钟停止工作时,LCD将显示空白。LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器,当LCD 偏
压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系统功耗,这时SYS DIS 为节电命令。系统开始上电时,
TM1621C处于SYS DIS状态。
3、LCD驱动器
TM1621C是一个72(18x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器
偏压和2、3或4个公共端口,这一特性使TM1621C适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由
系统时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz,由内RC振荡器产生。LCD驱动器相
关命令参见下表。
名称
命令
命令
命令
命令代码
代码
代码
代码
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
LCD OFF
100
100
100
10000000010X
关闭LCD 输出
LCD ON
100
100
100
10000000011X
打开LCD 输出
BIAS&COM 100
100
100
1000010abXcX c=0:可选1/2偏压
c=1:可选1/3偏压
ab=00:可选2 个公共口
ab=01:可选3 个公共口
ab=10:可选4 个公共口
粗体100即“100
100
100
100”
”,表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其它命令的模式类型码
将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON命令使LCD偏压发生器有效,



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com