Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1721 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1721
Description  LCD Driver control special circuit
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1721 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1721 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1721 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
LLLLC
C
C
CD
D
D
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1721
TM1721
TM1721
TM1721
3
www.szpth.com
V1.2
符号
符号
符号
符号
引脚名称
引脚名称
引脚名称
引脚名称
脚号
脚号
脚号
脚号
SSOP48
SSOP48
SSOP48
SSOP48
脚号
LFQP48
LFQP48
LFQP48
LFQP48
说明
说明
说明
说明
DIO
串行
数据线
2
44
在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开始。
输出为N管开漏输出,需外加上拉电阻
CLK
串行
时钟线
3
45
在时钟上升沿输入/输出串行数据。
STB
片选
4
46
在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。
STB 为低后的第一个字节作为指令。当处理指令
时,当前其它处理被终止。STB 为高时,CLK、
DIO 被忽略
COM0~COM3
共用端
输出
44~48
38~41
LCD 共用端(common)驱动口
SEG0~SEG19
段输出
44~43
42~24
18~37
LCD 段(segment)驱动口
PWM0/SEG20
PWM1/SEG21
PWM2/SEG22
PWM3/SEG23
PWM输出
/段输出
复合端口
20~23
14~17
可分别配置成段输出或PWM输出端口,作为
PWM输出的时候,具有16级PWM,可用于LCD
的背光驱动
SW0/SEG24
SW1/SEG25
SW2/SEG26
SW3/SEG27
通用输入/
段输出
复合端口
16-19
10-13
可分别配置成段输出或通用输入端口, 可连接拨
轮式电子编码开关
KEY0/SEG28
KEY1/SEG29
KEY2/SEG30
KEY3/SEG31
按键输入/
段输出
复合端口
12-15
6-9
可分别配置成段输出或按键输入端口,最大可支
持4X6个按键
KS0~KS5
键扫输出
6-11
1-5
48
按键扫描信号输出
VDD
电源
1
43
3V~6V
GND
5
47
0V
NC
空脚
42
42
内部未连线
注意
注意
注意
注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电
阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),在时钟的上升沿读数才时
稳定。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com