Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1723 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1723
Description  LCD Driver control circuit
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1723 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1723 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1723 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
L
LL
LC
CC
CD
DD
D 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1723
TM1723
TM1723
TM1723
www.szpth.com
- 2 -
四
四
四
四、
、
、
、管脚功
管脚功
管脚功
管脚功能定义
能定义
能定义
能定义:
:
:
:
符号
引脚名称
管脚号
说明
DIO
串行
数据线
2
在时钟上升沿输入/输出串行数据,从低位开
始。输出为N管开漏输出,需外加上拉电阻
CLK
串行
时钟线
3
在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
STB
片选
4
在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。
STB 为低后的第一个字节作为指令。当处理指
令时,当前其它处理被终止。STB 为高时,CLK、
DIO 被忽略
COM0~COM3
共用端
输出
29~32
LCD 共用端(common)驱动口
SEG4~SEG11
SEG18~SEG19
段输出
21-28
19,20
LCD 段(segment)驱动口
PWM0/SEG20
PWM1/SEG21
PWM2/SEG22
PWM3/SEG23
PWM输出/
段输出
复合端口
15~18
可分别配置成段输出或PWM输出端口,作为PWM
输出的时候,具有16级PWM,可用于LCD的背光
驱动
SW0/SEG24
SW1/SEG25
通用输入
/段输出
复合端口
13-14
可分别配置成段输出或通用输入端口, 可连接
拨轮式电子编码开关
KI0/SEG28
KI1/SEG29
KI2/SEG30
KI3/SEG31
按键输入
/段输出
复合端口
12-9
可分别配置成段输出或按键输入端口,最大可
支持4X3个按键
KS1~KS3
键扫输出
6-8
按键扫描信号输出
VDD
电源
1
3V~6V
GND
地
4
0V
▲ 注意
注意
注意
注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推
荐10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(6),
在时钟的上升沿读数才时稳定。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com